công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ABT540N bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74ABT540N
Giải thích chi tiết về linh kiện  Octal buffer, inverting 3-State
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74ABT540N bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  74ABT540N Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74ABT540N Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74ABT540N Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74ABT540N Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74ABT540N Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74ABT540N Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74ABT540N Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74ABT540N Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74ABT540N Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
74ABT540
Octal buffer, inverting (3-State)
1998 Jan 16
5
AC CHARACTERISTICS
GND = 0V; tR = tF = 2.5ns; CL = 50pF, RL = 500Ω
LIMITS
SYMBOL
PARAMETER
WAVEFORM
Tamb = +25°C
VCC = +5.0V
Tamb = –40°C to +85°C
VCC = +5.0V ±0.5V
UNIT
Min
Typ
Max
Min
Max
tPLH
tPHL
Propagation delay
An to Yn
1
1.0
1.0
2.9
3.1
4.1
4.3
1.0
1.0
4.8
4.8
ns
tPZH
tPZL
Output enable time
to High and Low level
2
1.1
1.1
4.1
4.6
4.9
5.8
1.1
1.1
5.9
6.4
ns
tPHZ
tPLZ
Output disable time
from High and Low level
2
1.5
1.2
3.6
2.9
6.8
5.7
1.5
1.2
7.3
6.2
ns
AC WAVEFORMS
VM = 1.5V, VIN = GND to 3.0V
An INPUT
VM
VM
Yn OUTPUT
VM
VM
tPHL
tPLH
SA00200
Waveform 1. Waveforms Showing the Input (An) to Output (Yn)
Propagation Delays
OEn
INPUT
VM
VM
tPZH
tPHZ
Yn
OUTPUT
VOH
VM
VM
Yn
OUTPUT
VOL
tPZL
tPLZ
3.5V
0V
VOL + 0.3V
VOH – 0.3V
SA00201
Waveform 2. Waveforms Showing the 3-State Output Enable
and Disable Times
TEST CIRCUIT AND WAVEFORMS
CL = 50 pF
500
Load Circuit
DEFINITIONS
CL =
Load capacitance includes jig and probe capacitance;
see AC CHARACTERISTICS for value.
TEST
S1
tpd
open
tPLZ/tPZL
7 V
tPHZ/tPZH
open
SA00012
500
From Output
Under Test
S1
7 V
Open
GND


Số phần tương tự - 74ABT540N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74ABT540N PHILIPS-74ABT540N Datasheet
111Kb / 10P
   Octal buffer, inverting (3-State)
1998 Jan 16
More results

Mô tả tương tự - 74ABT540N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
MM74HC540 FAIRCHILD-MM74HC540_05 Datasheet
102Kb / 7P
   Inverting Octal 3-STATE Buffer Octal 3-STATE Buffer
MM74HCT240 FAIRCHILD-MM74HCT240_05 Datasheet
110Kb / 8P
   Inverting Octal 3-STATE Buffer Octal 3-STATE Buffer
MM74HC540 FAIRCHILD-MM74HC540 Datasheet
89Kb / 6P
   Inverting Octal 3-STATE Buffer Octal 3-STATE Buffer
MM74HCT240 FAIRCHILD-MM74HCT240 Datasheet
94Kb / 7P
   Inverting Octal 3-STATE Buffer Octal 3-STATE Buffer
MM74HCT540 FAIRCHILD-MM74HCT540 Datasheet
93Kb / 7P
   Inverting Octal 3-STATE Buffer Octal 3-STATE Buffer
MM74HCT244WM FAIRCHILD-MM74HCT244WM Datasheet
111Kb / 8P
   Inverting Octal 3-STATE Buffer ??Octal 3-STATE Buffer
MM74HCT540 FAIRCHILD-MM74HCT540_05 Datasheet
105Kb / 8P
   Inverting Octal 3-STATE Buffer - Octal 3-STATE Buffer
MM74HC240 FAIRCHILD-MM74HC240_05 Datasheet
103Kb / 8P
   Inverting Octal 3-STATE Buffer
logo
ON Semiconductor
MM74HC540 ONSEMI-MM74HC540 Datasheet
206Kb / 9P
   Inverting Octal 3-STATE Buffer
Revised May 2005
logo
NXP Semiconductors
74ABT540 PHILIPS-74ABT540 Datasheet
111Kb / 10P
   Octal buffer, inverting (3-State)
1998 Jan 16
logo
ON Semiconductor
MM74HCT540 ONSEMI-MM74HCT540 Datasheet
286Kb / 13P
   Inverting Octal 3-STATE Buffer
June 2007 Rev. 1.3
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com