công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS71208TP-8 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - GSI Technology

tên linh kiện GS71208TP-8
Giải thích chi tiết về linh kiện  128K x 8 1Mb Asynchronous SRAM
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GSI [GSI Technology]
Trang chủ  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology

GS71208TP-8 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - GSI Technology

  GS71208TP-8 Datasheet HTML 1Page - GSI Technology GS71208TP-8 Datasheet HTML 2Page - GSI Technology GS71208TP-8 Datasheet HTML 3Page - GSI Technology GS71208TP-8 Datasheet HTML 4Page - GSI Technology GS71208TP-8 Datasheet HTML 5Page - GSI Technology GS71208TP-8 Datasheet HTML 6Page - GSI Technology GS71208TP-8 Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS71208TP-8 Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS71208TP-8 Datasheet HTML 9Page - GSI Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 11 page
background image
Rev: 1.03 10/2001
2/11
© 1999, Giga Semiconductor, Inc.
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com.
GS71208TP
Note: X: “H” or “L”
Truth Table
CE
OE
WE
DQ1 to DQ8
VDD Current
H
X
X
Not Selected
ISB1, ISB2
L
L
H
Read
IDD
L
X
L
Write
L
H
H
High Z
Memory Array
Row
Decoder
Column
Decoder
Address
Input
Buffer
Control
I/O Buffer
A0
CE
WE
OE
DQ1
A16
Block Diagram
DQ8


Số phần tương tự - GS71208TP-8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GSI Technology
GS71216TP GSI-GS71216TP Datasheet
184Kb / 12P
   64K x 16 1Mb Asynchronous SRAM
GS71216TP-10 GSI-GS71216TP-10 Datasheet
184Kb / 12P
   64K x 16 1Mb Asynchronous SRAM
GS71216TP-10I GSI-GS71216TP-10I Datasheet
184Kb / 12P
   64K x 16 1Mb Asynchronous SRAM
GS71216TP-8 GSI-GS71216TP-8 Datasheet
184Kb / 12P
   64K x 16 1Mb Asynchronous SRAM
GS71216TP-8I GSI-GS71216TP-8I Datasheet
184Kb / 12P
   64K x 16 1Mb Asynchronous SRAM
More results

Mô tả tương tự - GS71208TP-8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GSI Technology
GS71108TP GSI-GS71108TP Datasheet
271Kb / 14P
   128K x 8 1Mb Asynchronous SRAM
logo
List of Unclassifed Man...
GS71108ATP ETC2-GS71108ATP_06 Datasheet
641Kb / 16P
   128K x 8 1Mb Asynchronous SRAM
GS71108ATP ETC-GS71108ATP Datasheet
410Kb / 14P
   128K x 8 1Mb Asynchronous SRAM
GS71116TP ETC1-GS71116TP Datasheet
220Kb / 15P
   1Mb Asynchronous SRAM
GS71116ATP ETC1-GS71116ATP Datasheet
398Kb / 16P
   1Mb Asynchronous SRAM
logo
GSI Technology
GS71116AU-10I GSI-GS71116AU-10I Datasheet
122Kb / 14P
   64K x 16 1Mb Asynchronous SRAM
logo
ON Semiconductor
N01L83W2A ONSEMI-N01L83W2A Datasheet
527Kb / 10P
   1Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 128K 횞 8 bit
July 2008 - Rev. 10
logo
GSI Technology
GS71216TP GSI-GS71216TP Datasheet
184Kb / 12P
   64K x 16 1Mb Asynchronous SRAM
logo
List of Unclassifed Man...
GS73024B-10 ETC-GS73024B-10 Datasheet
218Kb / 11P
   128K X 24 3MB ASYNCHRONOUS SRAM
logo
GSI Technology
GS72116TP GSI-GS72116TP Datasheet
271Kb / 17P
   128K x 16 2Mb Asynchronous SRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com