công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ABTH16240A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74ABTH16240A
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-bit inverting buffer/driver 3-State
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74ABTH16240A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  74ABTH16240A Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74ABTH16240A Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74ABTH16240A Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74ABTH16240A Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74ABTH16240A Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74ABTH16240A Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74ABTH16240A Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74ABTH16240A Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74ABTH16240A Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
74ABT16240A
74ABTH16240A
16-bit inverting buffer/driver (3-State)
1998 Feb 25
3
LOGIC SYMBOL (IEEE/IEC)
48
EN1
1
46
44
43
41
40
38
37
36
EN2
EN3
EN4
1
2
1
3
1
4
1
1
25
24
47
35
33
32
30
29
27
26
3
2
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
19
20
22
23
SH00085
1OE
2OE
3OE
4OE
1A1
1A2
1A3
1A4
2A1
2A2
2A3
3A1
3A2
3A3
3A4
4A1
4A2
4A3
4A4
1Y1
1Y2
1Y3
1Y4
2Y1
2Y2
2Y3
2Y4
3Y1
3Y2
3Y3
3Y4
4Y1
4Y4
2A4
4Y2
4Y3
PIN CONFIGURATION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
1OE
1Y0
1Y1
GND
1Y2
1Y3
2Y0
2Y1
GND
2Y2
2Y3
3Y0
3Y1
GND
3Y4
VCC
4Y0
VCC
3Y2
4Y1
GND
4Y3
4OE
4Y2
2OE
1A0
1A1
GND
1A2
1A3
2A0
2A1
GND
2A2
2A3
3A0
3A1
GND
3A3
VCC
4A0
VCC
3A2
4A1
GND
4A3
3OE
4A2
SA00013
PIN DESCRIPTION
PIN NUMBER
SYMBOL
NAME AND FUNCTION
47, 46, 44, 43,
41, 40, 38, 37,
36, 35, 33, 32,
30, 29, 27, 26
1A0-1A3
2A0-2A3
3A0-3A3
4A0-4A3
Data inputs
2, 3, 5, 6,
8, 9, 11, 12,
13, 14, 16, 17,
19, 20, 22, 23
1Y0-1Y3
2Y0-2Y3
3Y0-3Y3
4Y0-4Y3
Data outputs
1, 48, 25, 24
1OE, 2OE,
3OE, 4OE
Output enables
4, 10, 15, 21,
28, 34, 39, 45
GND
Ground (0V)
7, 18, 31, 42
VCC
Positive supply voltage
FUNCTION TABLE
Inputs
Outputs
nOE
nAx
nYx
L
L
H
L
H
L
H
X
Z
H = High voltage level
L = Low voltage level
X = Don’t care
Z = High Impedance “off ” state


Số phần tương tự - 74ABTH16240A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74ABTH16241A PHILIPS-74ABTH16241A Datasheet
74Kb / 10P
   16-bit buffer/driver 3-State
1998 Feb 25
74ABTH16241ADGG PHILIPS-74ABTH16241ADGG Datasheet
74Kb / 10P
   16-bit buffer/driver 3-State
1998 Feb 25
74ABTH16241ADL PHILIPS-74ABTH16241ADL Datasheet
74Kb / 10P
   16-bit buffer/driver 3-State
1998 Feb 25
74ABTH16244A PHILIPS-74ABTH16244A Datasheet
75Kb / 10P
   16-bit buffer/line driver 3-State
1998 Oct 07
logo
Texas Instruments
74ABTH16244DGGRE4 TI-74ABTH16244DGGRE4 Datasheet
337Kb / 13P
[Old version datasheet]   16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - 74ABTH16240A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74ALVT16240 PHILIPS-74ALVT16240 Datasheet
95Kb / 16P
   16-bit inverting buffer/driver; 3-state
Rev. 03-4 July 2005
MB2240 PHILIPS-MB2240 Datasheet
58Kb / 8P
   16-bit inverting buffer/line driver 3-State
August 23, 1993
74LVC16240A PHILIPS-74LVC16240A Datasheet
78Kb / 10P
   16-bit buffer/line driver; inverting 3-State
1997 Jul 29
74ABT16240A NXP-74ABT16240A Datasheet
90Kb / 14P
   16-bit inverting buffer/line driver; 3-state
Rev. 04-25 March 2009
logo
Nexperia B.V. All right...
74ABT16240A NEXPERIA-74ABT16240A Datasheet
211Kb / 11P
   16-bit inverting buffer/line driver; 3-state
Rev. 7 - 7 July 2021
logo
Potato Semiconductor Co...
PO74G16240A POTATO-PO74G16240A_14 Datasheet
1Mb / 5P
   16-Bit Inverting Buffer/ Driver with 3-State Outputs
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVT16240A NEXPERIA-74LVT16240A Datasheet
208Kb / 12P
   3.3 V 16-bit inverting buffer/driver; 3-state
Rev. 4 - 1 October 2018
logo
Potato Semiconductor Co...
PO74G16240A POTATO-PO74G16240A Datasheet
513Kb / 6P
   16-Bit Inverting Buffer/ Driver with 3-State Outputs
logo
NXP Semiconductors
74LVT16240A PHILIPS-74LVT16240A Datasheet
81Kb / 10P
   3.3V LVT 16-bit inverting buffer/driver 3-State
1998 Feb 19
logo
Fairchild Semiconductor
74ACTQ16240 FAIRCHILD-74ACTQ16240 Datasheet
71Kb / 7P
   16-Bit Inverting Buffer/Line Driver with 3-STATE Outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com