công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4759CG bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - EIC discrete Semiconductors

tên linh kiện 1N4759CG
Giải thích chi tiết về linh kiện  ZENER DIODES
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EIC [EIC discrete Semiconductors]
Trang chủ  http://www.eicsemi.com
Logo EIC - EIC discrete Semiconductors

1N4759CG bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - EIC discrete Semiconductors

  1N4759CG Datasheet HTML 1Page - EIC discrete Semiconductors 1N4759CG Datasheet HTML 2Page - EIC discrete Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
1N4728CG ~ 1N4764CG
ZENER DIODES
VZ : 3.3 to 100V
PD : 1.0 Watt
FEATURES :
• Silicon planar power zener diodes.
• For use in stabilizing and clipping circuits with high
power rating.
• Standard zener voltage tolerance is
± 2%
• Other tolerances are available upon request.
• Pb / RoHS Free
MECHANICAL DATA :
Case: DO-41 Glass Case
Weight: approx. 0.35g
Maximum Ratings and Thermal Characteristics
Rating at 25
°C ambient temperature unless otherwise specified.
Symbol
Value
Unit
Zener Current see Table "Characteristics"
Maximum Forward Voltage at IF = 200 mA.
VF
1.2
V
Power Dissipation
PD
1.0
(1)
W
Thermal Resistance Junction to Ambient Air
RθJA
100
(1)
K / W
Junction temperature
TJ
175
°C
Storage temperature range
TS
-55 to + 175
°C
Note:
(1) Valid provided that leads at a distance of 3/8” from case are kept at ambient temperature.
Page 1 of 2
Rev. 03 : March 25, 2005
Parameter
DO-41 Glass
(DO-204AL)
0.102(2.6 )max.
0.161 (4.1)
max.
0.034 (0.86)max.
Dimensions in inches and ( millimeters )
1.00 (25.4)
min.
1.00 (25.4)
min.
Cathode
Mark


Số phần tương tự - 1N4759CG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EIC discrete Semiconduc...
1N4759C EIC-1N4759C Datasheet
118Kb / 2P
   SILICON ZENER DIODES
More results

Mô tả tương tự - 1N4759CG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
RZ39A STMICROELECTRONICS-RZ39A Datasheet
555Kb / 3P
   ZENER DIODES DIODES ZENER
logo
Sangdest Microelectroni...
1N5225 SMC-1N5225 Datasheet
205Kb / 5P
   ZENER DIODES Diodes
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HMBZ5221B HSMC-HMBZ5221B Datasheet
86Kb / 12P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
1N4728 VISHAY-1N4728 Datasheet
46Kb / 3P
   Zener Diodes
18-Apr-02
logo
General Semiconductor
BZX84 GE-BZX84 Datasheet
396Kb / 9P
   Zener Diodes
logo
Motorola, Inc
1N2804 MOTOROLA-1N2804 Datasheet
145Kb / 4P
   ZENER DIODES
logo
General Semiconductor
1N4681 GE-1N4681 Datasheet
40Kb / 2P
   ZENER DIODES
1N746 GE-1N746 Datasheet
36Kb / 2P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
BZY97-C3V9 VISHAY-BZY97-C3V9 Datasheet
164Kb / 5P
   Zener Diodes
29-Apr-02
logo
Guangdong Kexin Industr...
1SMA4728 KEXIN-1SMA4728 Datasheet
1Mb / 5P
   Zener Diodes
1SMA5914 KEXIN-1SMA5914 Datasheet
1Mb / 4P
   Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com