công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2N2905 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 2N2905
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP switching transistors
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

2N2905 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  2N2905 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 2N2905 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 2N2905 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 2N2905 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 2N2905 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 2N2905 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 2N2905 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 2N2905 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
1997 May 28
3
Philips Semiconductors
Product specification
PNP switching transistors
2N2905; 2N2905A
LIMITING VALUES
In accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 134).
THERMAL CHARACTERISTICS
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN.
MAX.
UNIT
VCBO
collector-base voltage
open emitter
−−60
V
VCEO
collector-emitter voltage
open base
2N2905
−−40
V
2N2905A
−−60
V
VEBO
emitter-base voltage
open collector
−−5V
IC
collector current (DC)
−−600
mA
ICM
peak collector current
−−800
mA
IBM
peak base current
−−200
mA
Ptot
total power dissipation
Tamb ≤ 25 °C
600
mW
Tcase ≤ 25 °C
3W
Tstg
storage temperature
−65
+150
°C
Tj
junction temperature
200
°C
Tamb
operating ambient temperature
−65
+150
°C
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
VALUE
UNIT
Rth j-a
thermal resistance from junction to ambient
in free air
292
K/W
Rth j-c
thermal resistance from junction to case
58
K/W


Số phần tương tự - 2N2905

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semicoa Semiconductor
2N2905 SEMICOA-2N2905 Datasheet
31Kb / 1P
   Chip Type 2C2907A Geometry 0600 Polarity PNP
logo
Comset Semiconductor
2N2905 COMSET-2N2905 Datasheet
80Kb / 3P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTOR
logo
Siemens Semiconductor G...
2N2905 SIEMENS-2N2905 Datasheet
173Kb / 7P
   PNP SILICON PLANAR TRANSISTORS
logo
Continental Device Indi...
2N2905 CDIL-2N2905 Datasheet
80Kb / 4P
   PNP SILICON PLANAR SWITCHING TRANSISTORS
logo
Microsemi Corporation
2N2905 MICROSEMI-2N2905 Datasheet
57Kb / 2P
   PNP SWITCHING SILICON TRANSISTOR
More results

Mô tả tương tự - 2N2905

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BSR15 NXP-BSR15 Datasheet
139Kb / 8P
   PNP switching transistors
2004 Jan 13
PMBT2907 NXP-PMBT2907 Datasheet
136Kb / 8P
   PNP switching transistors
2004 Jan 16
logo
Micro Commercial Compon...
2N2907 MCC-2N2907_11 Datasheet
459Kb / 3P
   PNP Switching Transistors
logo
NXP Semiconductors
2N2907 PHILIPS-2N2907 Datasheet
52Kb / 8P
   PNP switching transistors
1997 May 30
BSR15 PHILIPS-BSR15 Datasheet
45Kb / 8P
   PNP switching transistors
1999 Apr 15
logo
Micro Commercial Compon...
2N2907 MCC-2N2907 Datasheet
415Kb / 3P
   PNP Switching Transistors
logo
NXP Semiconductors
2N2906 PHILIPS-2N2906 Datasheet
52Kb / 8P
   PNP switching transistors
1997 Jun 02
BCY78 PHILIPS-BCY78 Datasheet
54Kb / 8P
   PNP switching transistors
1997 Jun 18
logo
Guangdong Kexin Industr...
BSR15 KEXIN-BSR15 Datasheet
44Kb / 2P
   PNP Switching Transistors
logo
Comset Semiconductor
2N5679 COMSET-2N5679 Datasheet
79Kb / 3P
   PNP SWITCHING TRANSISTORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com