công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1PS89SB74 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 1PS89SB74
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky barrier double diode
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

1PS89SB74 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors

  1PS89SB74 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 1PS89SB74 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 1PS89SB74 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 1PS89SB74 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 1PS89SB74 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 1PS89SB74 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 1PS89SB74 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 1PS89SB74 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
2001 Apr 20
4
Philips Semiconductors
Product specification
Schottky barrier double diode
1PS89SB74
GRAPHICAL DATA
10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1
I F
(mA)
V (V)
F
MRA803
(1)
(4)
(2)
(3)
10 2
10 1
10
2
Fig.2
Forward current as a function of forward
voltage; typical values.
(1) Tamb = 125 °C.
(2) Tamb =85 °C.
(3) Tamb =25 °C.
(4) Tamb = −40 °C.
MRA805
1
10
10
0
20406080
V (V)
R
IR
(
µA)
(1)
(3)
(2)
2
10 1
10 2
10 3
Fig.3
Reverse current as a function of reverse
voltage; typical values.
(1) Tamb = 125 °C.
(2) Tamb =85 °C.
(3) Tamb =25 °C.
0
0.5
1
1.5
2
0
204060
80
MRA804
Cd
(pF)
V (V)
R
Fig.4
Diode capacitance as a function of reverse
voltage; typical values.
f = 1 MHz; Tamb =25 °C.


Số phần tương tự - 1PS89SB74

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
1PS89SB14 PHILIPS-1PS89SB14 Datasheet
44Kb / 8P
   Schottky barrier double diodes
1998 Nov 10
1PS89SB15 PHILIPS-1PS89SB15 Datasheet
44Kb / 8P
   Schottky barrier double diodes
1998 Nov 10
1PS89SB16 PHILIPS-1PS89SB16 Datasheet
44Kb / 8P
   Schottky barrier double diodes
1998 Nov 10
More results

Mô tả tương tự - 1PS89SB74

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PMBD354 NXP-PMBD354 Datasheet
102Kb / 7P
   Schottky barrier double diode
2003 Mar 25
BAS70-07S PHILIPS-BAS70-07S Datasheet
52Kb / 8P
   Schottky barrier double diode
1998 Jul 10
BAT74S PHILIPS-BAT74S_03 Datasheet
57Kb / 8P
   Schottky barrier double diode
2003 Apr 11
BAT74V PHILIPS-BAT74V_15 Datasheet
198Kb / 7P
   Schottky barrier double diode
2002 Sep 02
logo
Nexperia B.V. All right...
BAT160C NEXPERIA-BAT160C Datasheet
196Kb / 8P
   Schottky barrier double diode
22 September 2022
logo
NXP Semiconductors
BAT54CM NXP-BAT54CM Datasheet
195Kb / 7P
   Schottky barrier double diode
2003 Nov 11
BAT74235 PHILIPS-BAT74235 Datasheet
119Kb / 10P
   Schottky barrier double diode
Rev. 03-19 April 2010
PMBD354 PHILIPS-PMBD354_15 Datasheet
102Kb / 7P
   Schottky barrier double diode
2003 Mar 25
logo
Guangdong Kexin Industr...
BAT74 KEXIN-BAT74 Datasheet
39Kb / 2P
   Schottky Barrier Double Diode
logo
NXP Semiconductors
BAT74V PHILIPS-BAT74V Datasheet
51Kb / 8P
   Schottky barrier double diode
2002 Sep 02
PBYR2100CT PHILIPS-PBYR2100CT Datasheet
47Kb / 8P
   Schottky barrier double diode
1999 May 25
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com