công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1PS79SB62 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 1PS79SB62
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky barrier diode
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

1PS79SB62 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  1PS79SB62 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 1PS79SB62 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 1PS79SB62 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 1PS79SB62 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 1PS79SB62 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 1PS79SB62 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 1PS79SB62 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 1PS79SB62 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
2001 Jan 18
5
Philips Semiconductors
Product specification
Schottky barrier diode
1PS79SB62
PACKAGE OUTLINE
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
EIAJ
SOD523
SC-79
98-11-25
Plastic surface mounted package; 2 leads
SOD523
0
0.5
1 mm
scale
D
12
HE
E
bp
A
c
v M A
A
UNIT
bp
cD
E
v
mm
0.35
0.25
0.2
0.1
0.15
0.9
0.7
1.3
1.1
A
0.7
0.5
HE
1.7
1.5
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
Note
1. The marking bar indicates the cathode.
(1)


Số phần tương tự - 1PS79SB62

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Guangdong Kexin Industr...
1PS79SB62 KEXIN-1PS79SB62 Datasheet
32Kb / 1P
   SCHOTTKY BARRIER DIODE
More results

Mô tả tương tự - 1PS79SB62

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
RB070M-30 ROHM-RB070M-30_1 Datasheet
131Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB095B-40 ROHM-RB095B-40_09 Datasheet
451Kb / 4P
   Schottky barrier Diode
RB161L-40 ROHM-RB161L-40_2 Datasheet
161Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB205T-60 ROHM-RB205T-60_10 Datasheet
348Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB215T-60 ROHM-RB215T-60_10 Datasheet
308Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB496EA ROHM-RB496EA_1 Datasheet
195Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB521CS-30 ROHM-RB521CS-30_09 Datasheet
366Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB551V-30 ROHM-RB551V-30_1 Datasheet
132Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX101VA-30 ROHM-RSX101VA-30_1 Datasheet
147Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX301L-30 ROHM-RSX301L-30_1 Datasheet
181Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX301LA-30 ROHM-RSX301LA-30_10 Datasheet
364Kb / 4P
   Schottky barrier diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com