công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CXT953 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Central Semiconductor Corp

tên linh kiện CXT953
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT HIGH CURRENT SILICON PNP TRANSISTOR
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CENTRAL [Central Semiconductor Corp]
Trang chủ  http://www.centralsemi.com
Logo CENTRAL - Central Semiconductor Corp

CXT953 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Central Semiconductor Corp

  CXT953 Datasheet HTML 1Page - Central Semiconductor Corp CXT953 Datasheet HTML 2Page - Central Semiconductor Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
PRELIMINAR
Y
Central
Semiconductor Corp.
TM
SOT-89 CASE - MECHANICAL OUTLINE
CXT953
SURFACE MOUNT
HIGH CURRENT
SILICON PNP TRANSISTOR
R0 (1-February 2006)
LEAD CODE:
1) EMITTER
2) COLLECTOR
3) BASE
MARKING CODE:
CXT953
ELECTRICAL CHARACTERISTICS: (TA=25°C unless otherwise noted)
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNITS
hFE
VCE=1.0V, IC=10mA
100
hFE
VCE=1.0V, IC=1.0A
100
200
300
hFE
VCE=1.0V, IC=3.0A
50
70
hFE
VCE=1.0V, IC=4.0A
30
45
hFE
VCE=1.0V, IC=10A
15
fT
VCE=10V, IC=100mA, f=50MHz
150
MHz
Cob
VCB=10V, IE=0, f=1.0MHz
45
pF


Số phần tương tự - CXT953

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Central Semiconductor C...
CXT953 CENTRAL-CXT953_10 Datasheet
291Kb / 2P
   SURFACE MOUNT HIGH CURRENT PNP SILICON TRANSISTOR
More results

Mô tả tương tự - CXT953

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NSL35TT1 ONSEMI-NSL35TT1 Datasheet
208Kb / 7P
   High Current Surface Mount PNP Silicon Mount PNP Silicon Transistor
August, 2006 ??Rev. 3
logo
Central Semiconductor C...
CZT751 CENTRAL-CZT751_10 Datasheet
533Kb / 2P
   SURFACE MOUNT HIGH CURRENT PNP SILICON TRANSISTOR
CZT751 CENTRAL-CZT751_15 Datasheet
533Kb / 2P
   SURFACE MOUNT HIGH CURRENT PNP SILICON TRANSISTOR
CZT955 CENTRAL-CZT955_15 Datasheet
979Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SILICON HIGH CURRENT PNP TRANSISTOR
CZT751 CENTRAL-CZT751 Datasheet
73Kb / 2P
   SURFACE MOUNT PNP HIGH CURRENT SILICON TRANSISTOR
CTLT953-M833S CENTRAL-CTLT953-M833S Datasheet
723Kb / 4P
   SURFACE MOUNT HIGH CURRENT PNP SILICON TRANSISTOR
R0 8-August 2012
CZT953 CENTRAL-CZT953 Datasheet
92Kb / 2P
   SURFACE MOUNT HIGH CURRENT SILICON PNP TRANSISTOR
CTLT953-M833 CENTRAL-CTLT953-M833 Datasheet
602Kb / 2P
   SURFACE MOUNT HIGH CURRENT PNP SILICON TRANSISTOR
CZT953 CENTRAL-CZT953_10 Datasheet
535Kb / 2P
   SURFACE MOUNT HIGH CURRENT PNP SILICON TRANSISTOR
CXT953 CENTRAL-CXT953_10 Datasheet
291Kb / 2P
   SURFACE MOUNT HIGH CURRENT PNP SILICON TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com