công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4001G bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 1N4001G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Rectifiers(Rugged glass package, using a high temperature alloyed construction)
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

1N4001G bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors

  1N4001G Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 1N4001G Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 1N4001G Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 1N4001G Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 1N4001G Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
1996 May 24
4
Philips Semiconductors
Product specification
Rectifiers
1N4001G to 1N4007G
GRAPHICAL DATA
Fig.2
Maximum forward current as a function of
ambient temperature.
handbook, halfpage
0
200
0
MBH386
0.5
1
1.5
100
Tamb (°C)
IF
(A)
Fig.3
Forward current as a function of forward
voltage; typical values.
handbook, halfpage
1.5
0
0.5
IF
(A)
10−1
1
10
MBH385
1
VF (V)
(2)
(1)
(3)
(1) Tamb = 100 °C.
(2) Tamb = 20 °C.
(3) Tamb = −50 °C.
Fig.4 Device mounted on a printed-circuit board.
handbook, halfpage
MGA200
3
2
7
50
25
50
Dimensions in mm.


Số phần tương tự - 1N4001G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Won-Top Electronics
1N4001G WTE-1N4001G Datasheet
53Kb / 3P
   1.0A GLASS PASSIVATED RECTIFIER
logo
Microdiode Electronics ...
1N4001G CHENDA-1N4001G Datasheet
735Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER
logo
Gulf Semiconductor
1N4001G GULFSEMI-1N4001G Datasheet
89Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION RECTIFIERVOLTAGE: 50 TO 1000V CURRENT: 1.0A
logo
List of Unclassifed Man...
1N4001G ETC-1N4001G Datasheet
143Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED RECTIFIER
1N4001G ETC1-1N4001G Datasheet
826Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - 1N4001G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
M/A-COM Technology Solu...
MADP-042XX8-13060 MA-COM-MADP-042XX8-13060_15 Datasheet
669Kb / 5P
   Rugged Silicon-Glass Construction
MADP-042XX8-1306X MA-COM-MADP-042XX8-1306X Datasheet
650Kb / 5P
   Rugged Silicon-Glass Construction
logo
TT Electronics.
TD4 TTELEC-TD4 Datasheet
306Kb / 2P
   rugged construction
logo
Ohmite Mfg. Co.
RES-50 OHMITE-RES-50 Datasheet
508Kb / 2P
   Rugged construction
logo
List of Unclassifed Man...
ATC200B ETC2-ATC200B Datasheet
247Kb / 6P
   Rugged Construction
ATC920C ETC2-ATC920C Datasheet
94Kb / 2P
   Rugged Construction
logo
Ohmite Mfg. Co.
RES-OD-OF-OA OHMITE-RES-OD-OF-OA Datasheet
303Kb / 2P
   Rugged construction
logo
List of Unclassifed Man...
ABS1699 ETC2-ABS1699 Datasheet
1Mb / 3P
   Durable, rugged construction
logo
Ultralife Corporation.
UBBL03 ULTRALIFE-UBBL03 Datasheet
501Kb / 2P
   Rugged case construction
Rev: L
logo
List of Unclassifed Man...
ARINC404A ETC2-ARINC404A Datasheet
658Kb / 3P
   Durable, rugged construction
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com