công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STS1980N bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - AUK corp

tên linh kiện STS1980N
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP Silicon Transistor
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AUK [AUK corp]
Trang chủ  https:www.auk.co.kr
Logo AUK - AUK corp

STS1980N bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - AUK corp

  STS1980N Datasheet HTML 1Page - AUK corp STS1980N Datasheet HTML 2Page - AUK corp STS1980N Datasheet HTML 3Page - AUK corp STS1980N Datasheet HTML 4Page - AUK corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
KSD-T0C060-000
1
STS1980N
PNP Silicon Transistor
Description
• General small signal amplifier
Features
• Low collector saturation voltage : VCE(sat)=-0.3V(Max.)
• Low output capacitance : Cob=4pF(Typ.)
• Complementary pair with STS5343N
Ordering Information
Type NO.
Marking
Package Code
STS1980N
STS1980
TO-92N
Outline Dimensions
unit : mm
S
Seem
miiccoon
nd
du
uccttoorr
PIN Connections
1. Emitter
2. Base
3. Collector
0.40 Max.
1.27 Typ.
0.52 Max.
2.25 Max.
4.20~4.40
0.90 Max.
3.55 Typ
2 3
1


Số phần tương tự - STS1980N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AUK corp
STS1980 AUK-STS1980 Datasheet
228Kb / 4P
   PNP Silicon Transistor
logo
KODENSHI_AUK CORP.
STS1980 KODENSHI-STS1980 Datasheet
232Kb / 4P
   PNP Silicon Transistor
More results

Mô tả tương tự - STS1980N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
BD234 STMICROELECTRONICS-BD234 Datasheet
62Kb / 4P
   SILICON PNP TRANSISTOR
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HMPS6562 HSMC-HMPS6562 Datasheet
38Kb / 4P
   PNP SILICON TRANSISTOR
logo
AUK corp
SRA2201M AUK-SRA2201M Datasheet
52Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2201SF AUK-SRA2201SF Datasheet
51Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2202UF AUK-SRA2202UF Datasheet
193Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2204S AUK-SRA2204S Datasheet
52Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2206 AUK-SRA2206 Datasheet
49Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2206EF AUK-SRA2206EF Datasheet
44Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2206SF AUK-SRA2206SF Datasheet
44Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
STN2907 AUK-STN2907 Datasheet
226Kb / 4P
   PNP Silicon Transistor
STS8550 AUK-STS8550 Datasheet
96Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com