công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AMT8304T46F bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ANADIGICS, Inc

tên linh kiện AMT8304T46F
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.125 Gb/s Integrated 850nm MSM-TIA
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ANADIGICS [ANADIGICS, Inc]
Trang chủ  http://www.anadigics.com
Logo ANADIGICS - ANADIGICS, Inc

AMT8304T46F bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ANADIGICS, Inc

  AMT8304T46F Datasheet HTML 1Page - ANADIGICS, Inc AMT8304T46F Datasheet HTML 2Page - ANADIGICS, Inc AMT8304T46F Datasheet HTML 3Page - ANADIGICS, Inc AMT8304T46F Datasheet HTML 4Page - ANADIGICS, Inc AMT8304T46F Datasheet HTML 5Page - ANADIGICS, Inc AMT8304T46F Datasheet HTML 6Page - ANADIGICS, Inc AMT8304T46F Datasheet HTML 7Page - ANADIGICS, Inc AMT8304T46F Datasheet HTML 8Page - ANADIGICS, Inc AMT8304T46F Datasheet HTML 9Page - ANADIGICS, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
DATA SHEET - Rev 2.0
12/2003
5
AMT8304
Figure 6: Supply Current vs. Temperature
Figure 7: Bandwidth vs. Temperature
Figure 8: Differential Responsivity vs.
Temperature
Figure 9: Sensitivity vs. Temperature
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
0
10
2030
4050
60
70
8090
Case Temperature (C)
3V
3.3V
3.6V
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
0
2040
6080
100
Case Temperature (C)
3V
3.3V
3.6V
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
020
40
60
80
100
Case Temperature (C)
3V
3.3V
3.6V
-22.0
-21.5
-21.0
-20.5
-20.0
-19.5
-19.0
-18.5
-18.0
0
2040
6080
100
Case Temperature (C)
3V
3.3V
3.6V


Số phần tương tự - AMT8304T46F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ANADIGICS, Inc
AMT8301 ANADIGICS-AMT8301 Datasheet
564Kb / 12P
   2.125Gb/s Integrated 850nm MSM-TIA
AMT8301T46F ANADIGICS-AMT8301T46F Datasheet
564Kb / 12P
   2.125Gb/s Integrated 850nm MSM-TIA
AMT8301T46L ANADIGICS-AMT8301T46L Datasheet
564Kb / 12P
   2.125Gb/s Integrated 850nm MSM-TIA
AMT8302 ANADIGICS-AMT8302 Datasheet
260Kb / 8P
   2.125Gb/s Integrated 850nm MSM-TIA
AMT8302T56F ANADIGICS-AMT8302T56F Datasheet
260Kb / 8P
   2.125Gb/s Integrated 850nm MSM-TIA
More results

Mô tả tương tự - AMT8304T46F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ANADIGICS, Inc
AMT8504 ANADIGICS-AMT8504 Datasheet
337Kb / 12P
   1.25 Gb/s Integrated 850nm MSM-TIA
AMT128503 ANADIGICS-AMT128503 Datasheet
634Kb / 12P
   1.25Gb/s Integrated 850nm MSM-TIA
AMT8301 ANADIGICS-AMT8301 Datasheet
564Kb / 12P
   2.125Gb/s Integrated 850nm MSM-TIA
AMT8100 ANADIGICS-AMT8100 Datasheet
457Kb / 8P
   1.25Gb/s Integrated 850nm MSM-TIA
AMT8302 ANADIGICS-AMT8302 Datasheet
260Kb / 8P
   2.125Gb/s Integrated 850nm MSM-TIA
AMT128502A ANADIGICS-AMT128502A Datasheet
369Kb / 8P
   1.25Gb/s Integrated 850nm MSM-TIA
ATA7609 ANADIGICS-ATA7609 Datasheet
178Kb / 12P
   10 Gb/s High Overload TIA
AMT8310 ANADIGICS-AMT8310 Datasheet
270Kb / 8P
   2.5 Gb/s 850 nm PIN-TIA
AMT8630 ANADIGICS-AMT8630 Datasheet
166Kb / 4P
   10 Gb/s 1310/1550nm PIN-TIA
AMT8210 ANADIGICS-AMT8210 Datasheet
218Kb / 4P
   1.25 Gb/s 1310/1550nm PIN-TIA
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com