công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MV2105 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - E-Tech Electronics LTD

tên linh kiện MV2105
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Tuning Diode
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETL [E-Tech Electronics LTD]
Trang chủ  http://e-tech.com.hk
Logo ETL - E-Tech Electronics LTD

MV2105 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - E-Tech Electronics LTD

  MV2105 Datasheet HTML 1Page - E-Tech Electronics LTD MV2105 Datasheet HTML 2Page - E-Tech Electronics LTD MV2105 Datasheet HTML 3Page - E-Tech Electronics LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
I6–2/3
Min
Nom
M a x
Typ
Min
Typ
Max
MMBV2101LT1/MV2101
6.1
6.8
7.5
450
2.5
2.7
3.2
MMBV2103LT1
9.0
10
11
400
2.5
2.9
3.2
MV2104
10.8
12
13.2
400
2.5
2.9
3.2
MMBV2105LT1/MV2105
13.5
15
16.5
400
2.5
2.9
3.2
MMBV2107LT1
19.8
22
24.2
350
2.5
2.9
3.2
MMBV2108LT1/MV2108
24.3
27
29.7
300
2.5
3.0
3.2
MMBV2109LT1/MV2109
29.7
33
36.3
200
2.5
3.0
3.2
MV2111
42.3
47
51.7
150
2.5
3.0
3.2
MV2115
90
100
110
100
2.6
3.0
3.3
MMBV2101LT1, MMBV2103LT1, MMBV2105LT1, MMBV2107LT1 thru MMBV2109LT1, are also available in bulk.
Use the device title and drop the “T1” suffix when ordering any of these devices in bulk.
MMBV2101LT1 MMBV2103LT1 MMBV2105LT1
MMBV2107LT1 MMBV2108LT1 MMBV2109LT1
C T , Diode Capacitance
V R = 4.0 Vdc, f = 1.0 MHz
pF
T
R, Tuning Ratio
C
2 /C 30
f = 1.0 MHz
Q, Figure of Merit
V
R = 4.0 Vdc,
f = 50 MHz
PARAMETER TEST METHODS
1. C T , DIODE CAPACITANCE
(C T = C C + C J ). C T is measured at 1.0 MHz using a
ca-pacitance bridge (Boonton Electronics Model
75A or equivalent).
2. T R, TUNING RATIO
T R is the ratio of C T measured at 2.0 Vdc divided by
C T measured at 30 Vdc.
3. Q, FIGURE OF MERIT
Q is calculated by taking the G and C readings of an
ad-mittance bridge at the specified frequency and
substitut-ing in the following equations:
Q =
2
πfC
G
(Booton Electronics Model 33As8 or equivalent).Use
Lead Length
1/16”.
4.T CC,DIODECAPACITANCETEMPERATURE
COEFFICIENT
T CC is guaranteed by comparing CT at
V R=4.0Vdc,f=1.0MHz,T A= – 65°C with CT at V R=4.0Vdc,
f=1.0MHz,T A= + 85°C in the following equation,which
defines TC C:
C T(+85°C)– C T(–65°C )106
TC C =
85+65
.
C T(25°C)
~
~
Device


Số phần tương tự - MV2105

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Knox Semiconductor, Inc
MV2105 KNOX-MV2105 Datasheet
35Kb / 1P
   PLASTIC SURFACE MOUNT GENERAL PURPOSE ABRUPT VARACTOR DIODES
logo
ON Semiconductor
MV2105 ONSEMI-MV2105 Datasheet
70Kb / 5P
   Silicon Tuning Diodes
January, 2006 ??Rev. 4
MV2105G ONSEMI-MV2105G Datasheet
70Kb / 5P
   Silicon Tuning Diodes
January, 2006 ??Rev. 4
More results

Mô tả tương tự - MV2105

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
MMBV809LT1 LRC-MMBV809LT1 Datasheet
90Kb / 2P
   Silicon Tuning Diode
logo
Infineon Technologies A...
BBY51 INFINEON-BBY51 Datasheet
444Kb / 3P
   Silicon Tuning Diode
Dec-15-2003
logo
ON Semiconductor
MMVL2105T1 ONSEMI-MMVL2105T1 Datasheet
49Kb / 4P
   Silicon Tuning Diode
February, 2006 ??Rev. 1
MMBV409LT1 ONSEMI-MMBV409LT1 Datasheet
47Kb / 3P
   Silicon Tuning Diode
January, 2006 ??Rev. 3
MMBV432LT1 ONSEMI-MMBV432LT1_06 Datasheet
48Kb / 4P
   Silicon Tuning Diode
January, 2006 ??Rev. 4
MMBV609LT1 ONSEMI-MMBV609LT1_06 Datasheet
46Kb / 3P
   Silicon Tuning Diode
January, 2006 ??Rev. 3
MMBV809LT1 ONSEMI-MMBV809LT1_06 Datasheet
47Kb / 3P
   Silicon Tuning Diode
January, 2006 ??Rev. 4
logo
Infineon Technologies A...
BBY59 INFINEON-BBY59_07 Datasheet
58Kb / 6P
   Silicon Tuning Diode
2007-04-20
BB837 INFINEON-BB837_07 Datasheet
76Kb / 7P
   Silicon Tuning Diode
2007-04-20
BBY65 INFINEON-BBY65_07 Datasheet
56Kb / 6P
   Silicon Tuning Diode
2007-04-20
logo
ON Semiconductor
MMVL105GT1 ONSEMI-MMVL105GT1_06 Datasheet
42Kb / 3P
   Silicon Tuning Diode
February, 2006 ??Rev. 2
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com