công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TP2314A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Advanced Semiconductor

tên linh kiện TP2314A
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN SILICON HIGH FREQUENCY TRANSISTOR
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ASI [Advanced Semiconductor]
Trang chủ  http://www.advancedsemiconductor.com
Logo ASI - Advanced Semiconductor

TP2314A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Advanced Semiconductor

  TP2314A Datasheet HTML 1Page - Advanced Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
A D V A N C E D S E M I C O N D U C T O R, I N C.
REV. A
7525 ETHEL AVENUE
• NORTH HOLLYWOOD, CA 91605 • (818) 982-1200 • FAX (818) 765-3004
1/1
Specifications are subject to change without notice.
CHARACTERISTICS T
C = 25
OC
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MINIMUM
TYPICAL
MAXIMUM
UNITS
BVCEO
IC = 50 mA
16
V
BVCES
IC = 50 mA
36
V
BVCBO
IC = 50 mA
36
V
ICBO
VCB = 15 V
1.0
mA
BVEBO
IE = 1.0 mA
4.0
V
hFE
VCE = 5.0 V
IC = 50 mA
20
200
---
Cob
VCB = 12.5 V
f = 1.0 MHz
15
pF
GPE
η
η
VCC = 6.0 V
Pout = 1.0 W
f = 175 MHz
6.0
50
dB
%
NPN SILICON HIGH FREQUENCY TRANSISTOR
TP2314A
DESCRIPTION:
The
TP2314A is a High Frequency
Transistor Designed for Large Signal
Power Amplifier Applications,With
Emitter Grounded to Case.
MAXIMUM RATINGS
I
400 mA
V
16 V
PDISS
5.0 W @ TC = 25
OC
TJ
-65
OC to +200 OC
TSTG
-65
OC to +200 OC
θθ
JC
35
OC/W
PACKAGE STYLE TO-39 (CE)
1 = COLLECTOR
2 = BASE
3 = EMITTER


Số phần tương tự - TP2314A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advanced Semiconductor
TP2314 ASI-TP2314 Datasheet
32Kb / 1P
   NPN SILICON HIGH FREQUENCY TRANSISTOR
logo
3PEAK INC.
TP2314 3PEAK-TP2314 Datasheet
1Mb / 20P
   10MHz Bandwidth, Low Noise Precision Op-amps
TP2314-SR 3PEAK-TP2314-SR Datasheet
1Mb / 20P
   10MHz Bandwidth, Low Noise Precision Op-amps
TP2314-TR 3PEAK-TP2314-TR Datasheet
1Mb / 20P
   10MHz Bandwidth, Low Noise Precision Op-amps
More results

Mô tả tương tự - TP2314A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advanced Semiconductor
LT1001A ASI-LT1001A Datasheet
13Kb / 1P
   NPN SILICON HIGH FREQUENCY TRANSISTOR
logo
List of Unclassifed Man...
NE696M01 ETC-NE696M01 Datasheet
105Kb / 6P
   NPN SILICON HIGH FREQUENCY TRANSISTOR
logo
Advanced Semiconductor
BFT51F ASI-BFT51F Datasheet
23Kb / 1P
   NPN SILICON HIGH FREQUENCY TRANSISTOR
BFT51FA ASI-BFT51FA Datasheet
23Kb / 1P
   NPN SILICON HIGH FREQUENCY TRANSISTOR
BLX65S ASI-BLX65S Datasheet
28Kb / 1P
   NPN SILICON HIGH FREQUENCY TRANSISTOR
logo
NEC
NE662M16 NEC-NE662M16 Datasheet
63Kb / 9P
   NPN SILICON HIGH FREQUENCY TRANSISTOR
logo
ON Semiconductor
MPS5179 ONSEMI-MPS5179_06 Datasheet
42Kb / 3P
   High Frequency Transistor NPN Silicon
March, 2006 ??Rev. 3
logo
California Eastern Labs
UPA802T CEL-UPA802T_98 Datasheet
236Kb / 10P
   NPN SILICON HIGH FREQUENCY TRANSISTOR
UPA807T CEL-UPA807T Datasheet
252Kb / 12P
   NPN SILICON HIGH FREQUENCY TRANSISTOR
UPA808T CEL-UPA808T Datasheet
224Kb / 10P
   NPN SILICON HIGH FREQUENCY TRANSISTOR
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com