công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SB1100S bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện SB1100S
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 AMPERE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(VOLTAGE - 20 to 100 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

SB1100S bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Pan Jit International Inc.

  SB1100S Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. SB1100S Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES
SB120S THRU SB1100S
1.0
0.75
0.50
0.25
0
0
20
40
60
80
100
120
140
SINELE PHASE HALF WAVE 60Hz
RESISTIVE OR INDUCTIVE
LOAD .375" 9.5mm LEAD
LENGTHS
LEAD TEMPERATURE, ¢J
20
10
1.0
0.1
.2
.4
.6
.7
.9
1.1
1.3
1.7
1.9
SB150S ~ SB160S
SB1100S
SB120S
TJ = 25 ¢J
PULSE WIDTH = 300£gs
1% DUTY CYCLE
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE, VOLTS
Fig. 1-FORWARD CURRENT DERATING CURVEE
Fig. 2-TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD
CHARACTERISTICS
30
24
18
12
6
1
2
4
6
8 10
20
60 80 100
40
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
Fig. 3-MAXIMUM NON-REPETITIVE SURGE CURRENT
400
200
100
80
60
40
20
10
0.1
0.4
1.0
4
10
40
60
100
120
T
J = 25 ¢J
REVERSE VOLTAGE ,VOLTS
Fig. 4-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE


Số phần tương tự - SB1100S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transys Electronics
SB1100S TRSYS-SB1100S Datasheet
145Kb / 2P
   1 AMPERE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
SB1100S PANJIT-SB1100S Datasheet
38Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SB1100S PANJIT-SB1100S Datasheet
59Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Diotec Semiconductor
SB1100S DIOTEC-SB1100S Datasheet
90Kb / 2P
   Schottky Barrier Rectifier Diodes
SB1100S DIOTEC-SB1100S Datasheet
91Kb / 2P
   Schottky Barrier Rectifier Diodes
More results

Mô tả tương tự - SB1100S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
1S2 PANJIT-1S2 Datasheet
45Kb / 2P
   1 AMPERE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(VOLTAGE - 20 to 100 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
SB120 PANJIT-SB120 Datasheet
45Kb / 2P
   1 AMPERE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(VOLTAGE 50 to 100 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
logo
Surge Components
1N5817 SURGE-1N5817 Datasheet
66Kb / 2P
   1 AMPERE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS VOLTAGE - 20 to 40 Volts CURRENT - 1.0 Ampere?
logo
Pan Jit International I...
1N5817 PANJIT-1N5817 Datasheet
98Kb / 2P
   1 AMPERE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER(VOLTAGE - 20 to 40 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
SB820 PANJIT-SB820 Datasheet
37Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(VOLTAGE 20 to 100 Volts CURRENT - 8 Ampere)
SB1020 PANJIT-SB1020 Datasheet
38Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(VOLTAGE- 20 to 100 Volts CURRENT - 10.0 Ampere)
SB2020CT PANJIT-SB2020CT Datasheet
45Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(VOLTAGE- 20 to 100 Volts CURRENT - 20.0 Ampere)
logo
Rectron Semiconductor
SR120 RECTRON-SR120_02 Datasheet
32Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE RANGE 20 to 100 Volts CURRENT 1.0 Ampere
logo
Pan Jit International I...
SB2520CT PANJIT-SB2520CT Datasheet
39Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(VOLTAGE- 20 to 100 Volts CURRENT - 25.0 Ampere)
logo
Rectron Semiconductor
1S20 RECTRON-1S20_V01 Datasheet
87Kb / 5P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE RANGE 20 to 100 Volts CURRENT 1.0 Ampere
2009-10 REV:A
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com