công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM29DL16XCB70ZIN bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Advanced Micro Devices

tên linh kiện AM29DL16XCB70ZIN
Giải thích chi tiết về linh kiện  16 Megabit (2 M x 8-Bit/1 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
Download  51 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMD [Advanced Micro Devices]
Trang chủ  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

AM29DL16XCB70ZIN bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Advanced Micro Devices

Back Button AM29DL16XCB70ZIN Datasheet HTML 7Page - Advanced Micro Devices AM29DL16XCB70ZIN Datasheet HTML 8Page - Advanced Micro Devices AM29DL16XCB70ZIN Datasheet HTML 9Page - Advanced Micro Devices AM29DL16XCB70ZIN Datasheet HTML 10Page - Advanced Micro Devices AM29DL16XCB70ZIN Datasheet HTML 11Page - Advanced Micro Devices AM29DL16XCB70ZIN Datasheet HTML 12Page - Advanced Micro Devices AM29DL16XCB70ZIN Datasheet HTML 13Page - Advanced Micro Devices AM29DL16XCB70ZIN Datasheet HTML 14Page - Advanced Micro Devices AM29DL16XCB70ZIN Datasheet HTML 15Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 51 page
background image
Am29DL16xC
11
P R E L I M I NARY
Table 3.
Sector Addresses for Top Boot Sector Devices
Note: The address range is A19:A-1 in byte mode (BYTE#=V
IL) or A19:A0 in word mode (BYTE#=VIH). The bank address bits are A19–A17 for
Am29DL162CT, A19 and A18 for Am29DL163CT, and A19 for Am29DL164CB.
Table 4.
SecSi Sector Addresses for Top Boot Devices
Sector
Sector Address
A19–A12
Sector Size
(Kbytes/Kwords)
(x8)
Address Range
(x16)
Address Range
SA0
00000xxx
64/32
000000h-00FFFFh
00000h–07FFFh
SA1
00001xxx
64/32
010000h-01FFFFh
08000h–0FFFFh
SA2
00010xxx
64/32
020000h-02FFFFh
10000h–17FFFh
SA3
00011xxx
64/32
030000h-03FFFFh
18000h–1FFFFh
SA4
00100xxx
64/32
040000h-04FFFFh
20000h–27FFFh
SA5
00101xxx
64/32
050000h-05FFFFh
28000h–2FFFFh
SA6
00110xxx
64/32
060000h-06FFFFh
30000h–37FFFh
SA7
00111xxx
64/32
070000h-07FFFFh
38000h–3FFFFh
SA8
01000xxx
64/32
080000h-08FFFFh
40000h–47FFFh
SA9
01001xxx
64/32
090000h-09FFFFh
48000h–4FFFFh
SA10
01010xxx
64/32
0A0000h-0AFFFFh
50000h–57FFFh
SA11
01011xxx
64/32
0B0000h-0BFFFFh
58000h–5FFFFh
SA12
01100xxx
64/32
0C0000h-0CFFFFh
60000h–67FFFh
SA13
01101xxx
64/32
0D0000h-0DFFFFh
68000h–6FFFFh
SA14
01110xxx
64/32
0E0000h-0EFFFFh
70000h–77FFFh
SA15
01111xxx
64/32
0F0000h-0FFFFFh
78000h–7FFFFh
SA16
10000xxx
64/32
100000h-10FFFFh
80000h–87FFFh
SA17
10001xxx
64/32
110000h-11FFFFh
88000h–8FFFFh
SA18
10010xxx
64/32
120000h-12FFFFh
90000h–97FFFh
SA19
10011xxx
64/32
130000h-13FFFFh
98000h–9FFFFh
SA20
10100xxx
64/32
140000h-14FFFFh
A0000h–A7FFFh
SA21
10101xxx
64/32
150000h-15FFFFh
A8000h–AFFFFh
SA22
10110xxx
64/32
160000h-16FFFFh
B0000h–B7FFFh
SA23
10111xxx
64/32
170000h-17FFFFh
B8000h–BFFFFh
SA24
11000xxx
64/32
180000h-18FFFFh
C0000h–C7FFFh
SA25
11001xxx
64/32
190000h-19FFFFh
C8000h–CFFFFh
SA26
11010xxx
64/32
1A0000h-1AFFFFh
D0000h–D7FFFh
SA27
11011xxx
64/32
1B0000h-1BFFFFh
D8000h–DFFFFh
SA28
11100xxx
64/32
1C0000h-1CFFFFh
E0000h–E7FFFh
SA29
11101xxx
64/32
1D0000h-1DFFFFh
E8000h–EFFFFh
SA30
11110xxx
64/32
1E0000h-1EFFFFh
F0000h–F7FFFh
SA31
11111000
8/4
1F0000h-1F1FFFh
F8000h–F8FFFh
SA32
11111001
8/4
1F2000h-1F3FFFh
F9000h–F9FFFh
SA33
11111010
8/4
1F4000h-1F5FFFh
FA000h–FAFFFh
SA34
11111011
8/4
1F6000h-1F7FFFh
FB000h–FBFFFh
SA35
11111100
8/4
1F8000h-1F9FFFh
FC000h–FCFFFh
SA36
11111101
8/4
1FA000h-1FBFFFh
FD000h–FDFFFh
SA37
11111110
8/4
1FC000h-1FDFFFh
FE000h–FEFFFh
SA38
11111111
8/4
1FE000h-1FFFFFh
FF000h–FFFFFh
Device
Sector Address
A19–A12
Sector
Size
(x8)
Address Range
(x16)
Address Range
Am29DL162xCT
11111xxx
64/32
1F0000h-1FFFFFh
F8000h–FFFFFh


Số phần tương tự - AM29DL16XCB70ZIN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advanced Micro Devices
AM29DL16XD AMD-AM29DL16XD Datasheet
1Mb / 57P
   16 Megabit (2 M x 8-Bit/1 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
AM29DL16XD AMD-AM29DL16XD Datasheet
1Mb / 57P
   16 Megabit (2 M x 8-Bit/1 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
AM29DL16XDB120EF AMD-AM29DL16XDB120EF Datasheet
1Mb / 57P
   16 Megabit (2 M x 8-Bit/1 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
AM29DL16XDB120EFN AMD-AM29DL16XDB120EFN Datasheet
1Mb / 57P
   16 Megabit (2 M x 8-Bit/1 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
AM29DL16XDB120EI AMD-AM29DL16XDB120EI Datasheet
1Mb / 57P
   16 Megabit (2 M x 8-Bit/1 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
More results

Mô tả tương tự - AM29DL16XCB70ZIN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advanced Micro Devices
AM29DL16XD AMD-AM29DL16XD_06 Datasheet
1Mb / 57P
   16 Megabit (2 M x 8-Bit/1 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
AM29DL16XD AMD-AM29DL16XD Datasheet
1Mb / 57P
   16 Megabit (2 M x 8-Bit/1 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
AM29DL322C AMD-AM29DL322C Datasheet
691Kb / 52P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
AM29DL322D AMD-AM29DL322D Datasheet
1Mb / 54P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
logo
SPANSION
AM29DL32XG SPANSION-AM29DL32XG_06 Datasheet
1Mb / 58P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
logo
Advanced Micro Devices
AM29DL320G AMD-AM29DL320G Datasheet
1Mb / 58P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
AM29DL32XG AMD-AM29DL32XG Datasheet
1,019Kb / 58P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
AM29DL322D AMD-AM29DL322D_05 Datasheet
1Mb / 56P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
logo
SPANSION
AM49DL640BH SPANSION-AM49DL640BH Datasheet
1Mb / 63P
   64 Megabit (8 M x 8-Bit/4 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
logo
Advanced Micro Devices
AM29DL800B AMD-AM29DL800B Datasheet
580Kb / 43P
   8 Megabit (1 M x 8-Bit/512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com