công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STU9410 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện STU9410
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STU9410 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  STU9410 Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. STU9410 Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STU9410 Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STU9410 Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STU9410 Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STU9410 Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. STU9410 Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp. STU9410 Datasheet HTML 8Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
F igure 5. G ate T hres hold V ariation
with T emperature
F igure 6. B reakdown V oltage V ariation
with T emperature
F igure 7. T rans conductance V ariation
with Drain C urrent
IDS , Drain-S ource C urrent (A)
F igure 9. G ate C harge
Qg, T otal G ate C harge (nC )
F igure 10. Maximum S afe
O perating Area
V DS , Drain-S ource V oltage (V )
F igure 8. B ody Diode F orward V oltage
V ariation with S ource C urrent
V S D, B ody Diode F orward V oltage (V )
T j, J unction T emperature ( C )
T j, J unction T emperature ( C )
4
20.0
10.0
1.0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
-50
-25
0
25
50
75
100
125
V DS =V GS
ID=250uA
-50 -25
0
25
50
75 100 125 150
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
ID=250uA
12
9
6
3
15
0
0
5
10
15
20
V DS =5V
10
1 1
0.1
0.03
0.1
1
10
30 50
10m
s
100
ms
1s
DC
VGS=10V
S ingle P ulse
TA=25 C
10
8
6
4
2
0
0
2
4
6
8
10 12
14 16
VDS =15V
ID=1A
S T U/D9410
0.7
80
R D
S (O
N)
Lim
it
60


Số phần tương tự - STU9410

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STU90N4F3 STMICROELECTRONICS-STU90N4F3 Datasheet
343Kb / 14P
   N-channel 40V - 5.4m廓 - 80A - DPAK - TO-220 - IPAK STripFET??Power MOSFET
STU90N4F3 STMICROELECTRONICS-STU90N4F3 Datasheet
433Kb / 16P
   N-channel 40 V, 5.4 m廓, 80 A, DPAK, TO-220, IPAK, I2PAK STripFET??Power MOSFET
STU90N4F3 STMICROELECTRONICS-STU90N4F3 Datasheet
808Kb / 16P
   N-channel 40 V, 5.0 m廓, 80 A, DPAK, TO-220, IPAK, I2PAK STripFET??III Power MOSFET
STU95N2LH5 STMICROELECTRONICS-STU95N2LH5 Datasheet
342Kb / 15P
   N-channel 25 V - 0.0038 廓 - 80 A - DPAK - IPAK STripFET??V Power MOSFET
STU95N2LH5 STMICROELECTRONICS-STU95N2LH5 Datasheet
351Kb / 15P
   N-channel 25 V, 0.0038 廓, 80 A - DPAK - IPAK STripFET??V Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STU9410

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
SDM9410 SAMHOP-SDM9410 Datasheet
420Kb / 5P
   N-Channel E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
SDU9916 SAMHOP-SDU9916 Datasheet
424Kb / 5P
   N-Channel E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
STU4525NL SAMHOP-STU4525NL Datasheet
889Kb / 8P
   N-Channel E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
SDM4410 SAMHOP-SDM4410_09 Datasheet
131Kb / 7P
   N-Channel E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
SDM4410 SAMHOP-SDM4410 Datasheet
386Kb / 5P
   N-Channel E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
STM4884A SAMHOP-STM4884A Datasheet
697Kb / 7P
   N-Channel E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
STU600S SAMHOP-STU600S Datasheet
856Kb / 8P
   N-Channel E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
SDM40N02 SAMHOP-SDM40N02 Datasheet
664Kb / 7P
   N-Channel E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
SDM4884 SAMHOP-SDM4884 Datasheet
690Kb / 7P
   N-Channel E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
STM7822 SAMHOP-STM7822 Datasheet
680Kb / 7P
   N-Channel E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com