công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD5025NLS bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện STD5025NLS
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Logic Level E nhancement Mode Field Effect Transistor
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STD5025NLS bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  STD5025NLS Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. STD5025NLS Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STD5025NLS Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STD5025NLS Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STD5025NLS Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STD5025NLS Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. STD5025NLS Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp. STD5025NLS Datasheet HTML 8Page - SamHop Microelectronics Corp. STD5025NLS Datasheet HTML 9Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
F igure 11. S witching T est C ircuit
F igure 12. S witching Waveforms
t
V
V
t
t
d(on)
OUT
IN
on
r
10%
td(off)
90%
10%
10%
50%
50%
90%
toff
tf
90%
PULS E WIDTH
6
S TU/D5025NLS
INVE R TE D
V DD
R
D
V
V
R
S
V
G
G S
IN
G E N
OUT
L
6
S quare Wave P ulse Duration (sec)
F igure 13. Normalized T hermal T ransient Impedance C urve
2
1
0.1
0.01
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
1
10
D=0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
PDM
t1
t2
1. R θJA (t)=r (t) * R θJA
2. R θJA=S ee Datasheet
3. T JM-T A = P DM* R θJA (t)
4. Duty C ycle, D=t1/t2
S ING LE P ULS E


Số phần tương tự - STD5025NLS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STD5025NLS VBSEMI-STD5025NLS Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STD5025NLS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
STU3030NLS SAMHOP-STU3030NLS Datasheet
825Kb / 9P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode Field Effect Transistor
STU3525NL SAMHOP-STU3525NL Datasheet
888Kb / 8P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode Field Effect Transistor
SDP75N03L SAMHOP-SDP75N03L Datasheet
494Kb / 6P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode Field Effect Transistor
SDP85N03L SAMHOP-SDP85N03L Datasheet
533Kb / 6P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode Field Effect Transistor
STU6025NLS SAMHOP-STU6025NLS Datasheet
790Kb / 9P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode Field Effect Transistor
STU4530NLS SAMHOP-STU4530NLS Datasheet
944Kb / 9P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode Field Effect Transistor
STU6025NL SAMHOP-STU6025NL Datasheet
874Kb / 8P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode Field Effect Transistor
STU3030NL SAMHOP-STU3030NL Datasheet
826Kb / 8P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode Field Effect Transistor
STU3525NLS SAMHOP-STU3525NLS Datasheet
850Kb / 9P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode Field Effect Transistor
STP3055L2 SAMHOP-STP3055L2 Datasheet
676Kb / 7P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode Field Effect Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com