công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STU3055NL bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện STU3055NL
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STU3055NL bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  STU3055NL Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. STU3055NL Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STU3055NL Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STU3055NL Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STU3055NL Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STU3055NL Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. STU3055NL Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp. STU3055NL Datasheet HTML 8Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
25
N-Channel E nhancement Mode Field E ffect Transistor
TO-252 and TO-251 Package.
AB S OLUTE MAXIMUM R ATINGS
(TA=25 C unles s otherwis e noted)
Parameter
S ymbol
Limit
Unit
Drain-S ource Voltage
VDS
V
Gate-S ource Voltage
VGS
20
V
Drain Current-Continuous @ TJ=125 C
-Pulsed
ID
21
20
50
A
A
A
W
IDM
Drain-S ource Diode Forward Current
IS
Maximum Power Dissipation
PD
Operating Junction and S torage
Temperature R ange
TJ, TS TG
-55 to 175
C
a
a
a
b (300ms Pulse Width)
S amHop Microelectronics C orp.
P reliminary May.28,2004
1
P R ODUC T S UMMAR Y
V DS S
ID
R DS (ON) ( m W ) Max
25V
21A
40@ V GS = 10V
50@ V GS = 4.5V
F E AT UR E S
S uper high dense cell design for low R DS(ON).
R ugged and reliable.
S
G
D
S TU S E R IE S
TO-252AA(D-PAK)
S TU S E R IE S
TO-251(l-PAK)
G
G
S
S
D
D
S T U/D3055NL
THE R MAL CHAR ACTE R IS TICS
Thermal R esistance, Junction-to-Case
Thermal R esistance, Junction-to-Ambient
R JC
3
50
R JA
/W
C
/W
C
52


Số phần tương tự - STU3055NL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
STU3055L SAMHOP-STU3055L Datasheet
765Kb / 8P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
STU3055L2 SAMHOP-STU3055L2 Datasheet
722Kb / 7P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
STU3055L2-60 SAMHOP-STU3055L2-60 Datasheet
853Kb / 8P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results

Mô tả tương tự - STU3055NL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
SDM4800 SAMHOP-SDM4800 Datasheet
649Kb / 7P
   N-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STM7096N SAMHOP-STM7096N Datasheet
701Kb / 8P
   N-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STS2300S SAMHOP-STS2300S Datasheet
820Kb / 8P
   N-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STS2306 SAMHOP-STS2306 Datasheet
646Kb / 7P
   N-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
SDU30N02 SAMHOP-SDU30N02 Datasheet
864Kb / 8P
   N-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
SDU3055L2 SAMHOP-SDU3055L2 Datasheet
859Kb / 8P
   N-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STU4530NL SAMHOP-STU4530NL Datasheet
770Kb / 8P
   N-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STC2200 SAMHOP-STC2200 Datasheet
712Kb / 7P
   N-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STM9410A SAMHOP-STM9410A Datasheet
729Kb / 7P
   N-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STS2302S SAMHOP-STS2302S Datasheet
806Kb / 8P
   N-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STS3402 SAMHOP-STS3402 Datasheet
718Kb / 7P
   N-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com