công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD3055L2-60 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện STD3055L2-60
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STD3055L2-60 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  STD3055L2-60 Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. STD3055L2-60 Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STD3055L2-60 Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STD3055L2-60 Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STD3055L2-60 Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STD3055L2-60 Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. STD3055L2-60 Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp. STD3055L2-60 Datasheet HTML 8Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
F igure 11. S witching T est C ircuit
F igure 12. S witching Waveforms
t
V
V
t
t
d(on)
OUT
IN
on
r
10%
td(off)
90%
10%
10%
50%
50%
90%
toff
tf
90%
PULS E WIDTH
S quare Wave P ulse Duration (sec)
F igure 13. Normalized T hermal T ransient Impedance C urve
5
6
S TU/D3055L2-60
INVE R TE D
2
1
0.1
0.01
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
1
10
D=0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
PDM
t1
t2
1. R θJA (t)=r (t) * R θJA
2. R θJA=S ee Datasheet
3. T JM-T A = P DM* R θJA (t)
4. Duty C ycle, D=t1/t2
S ING LE P ULS E
V DD
R
D
V
V
R
S
V
G
G S
IN
G E N
OUT
L


Số phần tương tự - STD3055L2-60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
STD3055L2 SAMHOP-STD3055L2 Datasheet
722Kb / 7P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results

Mô tả tương tự - STD3055L2-60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
BS870 DIODES-BS870 Datasheet
63Kb / 2P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
DS11302 Rev. G-2
BSS123W DIODES-BSS123W Datasheet
67Kb / 3P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
DS30368 Rev. 2 - 2
DT453N DIODES-DT453N Datasheet
73Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
DS11608 Rev. C-4
logo
NXP Semiconductors
BSH121 PHILIPS-BSH121 Datasheet
297Kb / 13P
   N-channel enhancement mode field-effect transistor
Rev. 01-14 August 2000
PH8230 PHILIPS-PH8230 Datasheet
214Kb / 12P
   N-channel enhancement mode field-effect transistor
Rev. 01-23 June 2003
logo
Unisonic Technologies
2N7002 UTC-2N7002 Datasheet
148Kb / 6P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
logo
Chino-Excel Technology
CEP13N10 CET-CEP13N10 Datasheet
98Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CEP50N06 CET-CEP50N06 Datasheet
391Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CEP65A3 CET-CEP65A3 Datasheet
101Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CEP80N75 CET-CEP80N75 Datasheet
400Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CEP658N CET-CEP658N Datasheet
491Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com