công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STU2555NL bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện STU2555NL
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STU2555NL bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  STU2555NL Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. STU2555NL Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STU2555NL Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STU2555NL Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STU2555NL Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STU2555NL Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. STU2555NL Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp. STU2555NL Datasheet HTML 8Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
S TU/D2555NL
F igure 5. G ate T hres hold V ariation
with T emperature
F igure 6. B reakdown V oltage V ariation
with T emperature
F igure 7. T rans conductance V ariation
with Drain C urrent
IDS , Drain-S ource C urrent (A)
F igure 9. G ate C harge
Qg, T otal G ate C harge (nC )
F igure 10. Maximum S afe
O perating Area
V DS , Drain-S ource V oltage (V )
F igure 8. B ody Diode F orward V oltage
V ariation with S ource C urrent
V S D, B ody Diode F orward V oltage (V )
T j, J unction T emperature ( C )
T j, J unction T emperature ( C )
4
6
20.0
10.0
1.0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
-50 -25
0
25
50
75 100 125 150
V DS =V GS
ID=250uA
-50 -25
0
25 50
75 100 125 150
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
ID=250uA
12
9
6
3
15
18
0
0
5
10
15
20
V DS =10V
10
8
6
4
2
0
0
3
6
9
12 15
18
21 24
VDS=15V
ID=8A
60
10
1 1
0.1
0.03
0.1
1
10
50 60
10m
s
100
ms
1s
DC
VGS=10V
S ingle P ulse
TA=25 C
R D
S (O
N)
Lim
it


Số phần tương tự - STU2555NL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
STU25L01 SAMHOP-STU25L01 Datasheet
98Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STU25N03L SAMHOP-STU25N03L Datasheet
784Kb / 8P
   N-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STU25N03L VBSEMI-STU25N03L Datasheet
914Kb / 8P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STU2555NL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
SDM4800 SAMHOP-SDM4800 Datasheet
649Kb / 7P
   N-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STM7096N SAMHOP-STM7096N Datasheet
701Kb / 8P
   N-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STS2300S SAMHOP-STS2300S Datasheet
820Kb / 8P
   N-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STS2306 SAMHOP-STS2306 Datasheet
646Kb / 7P
   N-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
SDU30N02 SAMHOP-SDU30N02 Datasheet
864Kb / 8P
   N-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
SDU3055L2 SAMHOP-SDU3055L2 Datasheet
859Kb / 8P
   N-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STU4530NL SAMHOP-STU4530NL Datasheet
770Kb / 8P
   N-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STC2200 SAMHOP-STC2200 Datasheet
712Kb / 7P
   N-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STM9410A SAMHOP-STM9410A Datasheet
729Kb / 7P
   N-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STS2302S SAMHOP-STS2302S Datasheet
806Kb / 8P
   N-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STS3402 SAMHOP-STS3402 Datasheet
718Kb / 7P
   N-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com