công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD1855PLS bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện STD1855PLS
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STD1855PLS bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  STD1855PLS Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. STD1855PLS Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STD1855PLS Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STD1855PLS Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STD1855PLS Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STD1855PLS Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. STD1855PLS Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp. STD1855PLS Datasheet HTML 8Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
S TU/D1855PLS
Parameter
Symbol
Condition
Min Typ Max Unit
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA=25 C unless otherwise noted)
DRAIN-SOURCE DIODE CHARACTERISTICS
Diode Forward Voltage
VSD
VGS = 0V, Is =-10A
-0.9
V
b
C
Notes
c.Guaranteed by design,not subject to production testing.
b.Pulse Test:PulseWidth 300us,Duty Cycle 2%.
Figure 1. Output Characteristics
Figure 2. Transfer Characteristics
Figure 4. On-Resistance Variation with
Temperature
Figure 3. Capacitance
-VDS, Drain-to Source Voltage (V)
-VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
-VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
a.Surface Mounted on FR4 Board,t 10sec.
5
20
16
12
8
4
0
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
-VGS=10V
-VGS=3V
25 C
20
15
10
5
1
0
0
0.8
1.6
2.4
3.2
4.0
4.8
Tj=125 C
3
2.2
1.8
1.4
1.0
0.6
0.2
0
-50
0
50
100
125
-25
25
75
VGS=-10V
ID=-10A
-1.3
-VGS=4V
0
5
10
15
20
25
30
1200
1000
800
600
400
200
0
Ciss
Coss
Crss
TJ, Junction Temperature ( C)
-VGS=4.5V
-VGS=8V
-55 C
d.Guaranteed when external R g=6 ohm and tf < tf max


Số phần tương tự - STD1855PLS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
STD1855PL SAMHOP-STD1855PL Datasheet
879Kb / 8P
   P-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STD1855PL VBSEMI-STD1855PL Datasheet
998Kb / 7P
   P-Channel 60 V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STD1855PLS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
STS2307A SAMHOP-STS2307A Datasheet
718Kb / 7P
   P-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STU1855PL SAMHOP-STU1855PL Datasheet
879Kb / 8P
   P-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STU2455PLS SAMHOP-STU2455PLS Datasheet
792Kb / 9P
   P-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STM4433A SAMHOP-STM4433A Datasheet
659Kb / 7P
   P-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STS3405 SAMHOP-STS3405 Datasheet
826Kb / 8P
   P-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STU1255PL SAMHOP-STU1255PL Datasheet
878Kb / 8P
   P-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STC2201 SAMHOP-STC2201 Datasheet
722Kb / 7P
   P-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STM4439A SAMHOP-STM4439A Datasheet
655Kb / 7P
   P-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STS2301 SAMHOP-STS2301 Datasheet
593Kb / 7P
   P-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STM9433 SAMHOP-STM9433 Datasheet
653Kb / 7P
   P-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com