công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33397R2 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MC33397R2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual/Hex Low-Side Switch with Both SPI and Parallel Input Control
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MC33397R2 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MC33397R2 Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33397R2 Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33397R2 Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33397R2 Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33397R2 Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33397R2 Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33397R2 Datasheet HTML 10Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33397R2 Datasheet HTML 11Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33397R2 Datasheet HTML 12Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 20 page
background image
33397
MOTOROLA ANALOG INTEGRATED CIRCUIT DEVICE DATA
8
Timing Diagrams
Figure 2. SPI Timing Diagram
Figure 3. Operation Waveforms for Hex Control
CS
tSOEN
tVALID
tSODIS
tSU
tLAG
tLEAD
SCLK
SI
SO
A3-A5
tFALL
CS
tRISE
tPON
tPOFF
SI
SCLK
SO
PO
P1
P2
EN
A0
A1
A2
HIZ
Note: In hex mode, the outputs are controlled by the SPI or by the parallel inputs. However, P0, P1, and P2 only control A0,
A1, and A2, respectively. When EN goes high, the part is disabled.
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com


Số phần tương tự - MC33397R2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MC33397D FREESCALE-MC33397D Datasheet
563Kb / 20P
   Dual/Hex Low-Side Switch with Both SPI and Parallel Input Control
MC33397DW/R2 FREESCALE-MC33397DW/R2 Datasheet
563Kb / 20P
   Dual/Hex Low-Side Switch with Both SPI and Parallel Input Control
More results

Mô tả tương tự - MC33397R2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MC33397D FREESCALE-MC33397D Datasheet
563Kb / 20P
   Dual/Hex Low-Side Switch with Both SPI and Parallel Input Control
33882 FREESCALE-33882 Datasheet
688Kb / 27P
   Six-Output Low-Side Switch with SPI and Parallel Input Control
logo
Motorola, Inc
MC33882 MOTOROLA-MC33882 Datasheet
779Kb / 24P
   Six-Output Low-Side Switch with SPI and Parallel Input Control
logo
Freescale Semiconductor...
33882 FREESCALE-33882_11 Datasheet
1Mb / 31P
   Six Output Low Side Switch with SPI and Parallel Input Control
logo
NXP Semiconductors
MC33882 NXP-MC33882 Datasheet
1Mb / 30P
   Six Output Low-side Switch with SPI and Parallel Input Control
Rev. 11.0, 11/2014
logo
Infineon Technologies A...
TLE8110ED INFINEON-TLE8110ED Datasheet
2Mb / 74P
   Smart Multichannel Low Side Switch with Parallel Control and SPI Interface
Rev. 1.0 2018-03-07
TLE8110EE INFINEON-TLE8110EE Datasheet
1Mb / 72P
   Smart Multichannel Low Side Switch with Parallel Control and SPI Interface
Rev. 1.0, June 2009
logo
Intersil Corporation
HIP0063 INTERSIL-HIP0063 Datasheet
61Kb / 8P
   Hex Low Side MOSFET Driver with Serial or Parallel Interface and Diagnostic Fault Control
logo
Motorola, Inc
MC33999 MOTOROLA-MC33999 Datasheet
627Kb / 16P
   16-Output Switch with SPI and PWM Control
logo
Freescale Semiconductor...
MC33999 FREESCALE-MC33999 Datasheet
578Kb / 21P
   16-Output Switch with SPI and PWM Control
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com