công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STU302S bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện STU302S
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Logic Level E nhancement Mode Field Effect Transistor
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STU302S bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  STU302S Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. STU302S Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STU302S Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STU302S Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STU302S Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STU302S Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. STU302S Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp. STU302S Datasheet HTML 8Page - SamHop Microelectronics Corp. STU302S Datasheet HTML 9Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
6
Figure 12. Maximum S afe
Operating Area
VDS ,Drain-S ource Voltage (V)
100
10
0.5
0.1
1
110
30 60
VGS=10V
S ingle P ulse
Tc=25 C
DC
1s
100
ms
10m
s
1m
s
F igure 10. G ate C harge
Qg, T otal G ate Charge (nC)
10
8
6
4
2
0
05
10 15 20 25
30
35 40
VDS=15V
ID=20A
Figure 9. C apacitance
VDS , Drain-to S ource Voltage (V)
0
5
10
15
20
25
30
1200
1000
800
600
400
200
0
Ciss
Coss
Crss
F igure 11.s witching characteris tics
R g, G ateR esistance(
)
100
10
1
1
610
60 100
60
600
300
220
TD(on)
T D(off)
Tf
V DS =15V ,ID=1A
V G S =10V
5
600
S TU/D302S
Tr


Số phần tương tự - STU302S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
STU3030NL SAMHOP-STU3030NL Datasheet
826Kb / 8P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode Field Effect Transistor
STU3030NLS SAMHOP-STU3030NLS Datasheet
825Kb / 9P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode Field Effect Transistor
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
STU3030NLS DOINGTER-STU3030NLS Datasheet
1Mb / 4P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STU303S VBSEMI-STU303S Datasheet
913Kb / 9P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
SamHop Microelectronics...
STU3055L SAMHOP-STU3055L Datasheet
765Kb / 8P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
More results

Mô tả tương tự - STU302S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
STU3030NLS SAMHOP-STU3030NLS Datasheet
825Kb / 9P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode Field Effect Transistor
STU3525NL SAMHOP-STU3525NL Datasheet
888Kb / 8P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode Field Effect Transistor
SDP75N03L SAMHOP-SDP75N03L Datasheet
494Kb / 6P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode Field Effect Transistor
SDP85N03L SAMHOP-SDP85N03L Datasheet
533Kb / 6P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode Field Effect Transistor
STU6025NLS SAMHOP-STU6025NLS Datasheet
790Kb / 9P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode Field Effect Transistor
STU4530NLS SAMHOP-STU4530NLS Datasheet
944Kb / 9P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode Field Effect Transistor
STU5025NLS SAMHOP-STU5025NLS Datasheet
791Kb / 9P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode Field Effect Transistor
STU6025NL SAMHOP-STU6025NL Datasheet
874Kb / 8P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode Field Effect Transistor
STU3030NL SAMHOP-STU3030NL Datasheet
826Kb / 8P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode Field Effect Transistor
STU3525NLS SAMHOP-STU3525NLS Datasheet
850Kb / 9P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode Field Effect Transistor
STP3055L2 SAMHOP-STP3055L2 Datasheet
676Kb / 7P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode Field Effect Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com