công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK22C48S45 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện STK22C48S45
Giải thích chi tiết về linh kiện  2K x 8 AutoStore??nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STK22C48S45 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button STK22C48S45 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers STK22C48S45 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers STK22C48S45 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers STK22C48S45 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers STK22C48S45 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers STK22C48S45 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers STK22C48S45 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers STK22C48S45 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers STK22C48S45 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
STK22C48
December 2002
10
Document Control # ML0004 rev 0.0
ORDERING INFORMATION
Temperature Range
Blank = Commercial (0 to 70°C)
I = Industrial (-40 to 85°C)
Access Time
25 = 25ns
35 = 35ns
45 = 45ns
Package
P = Plastic 28-pin 300 mil DIP
W = Plastic 28-pin 600 mil DIP
N = Plastic 28-pin 300 mil SOIC
S = Plastic 28-pin 350 mil SIOC
STK22C48 - P 45 I


Số phần tương tự - STK22C48S45

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Simtek Corporation
STK22C48 SIMTEK-STK22C48 Datasheet
344Kb / 15P
   2Kx8 AutoStore nvSRAM
STK22C48 SIMTEK-STK22C48 Datasheet
316Kb / 16P
   2Kx8 AutoStore nvSRAM
logo
Cypress Semiconductor
STK22C48 CYPRESS-STK22C48 Datasheet
514Kb / 14P
   16 Kbit (2K x 8) AutoStore nvSRAM
STK22C48 CYPRESS-STK22C48 Datasheet
1Mb / 17P
   16-Kbit (2 K 횞 8) AutoStore??nvSRAM
logo
Simtek Corporation
STK22C48-N25 SIMTEK-STK22C48-N25 Datasheet
344Kb / 15P
   2Kx8 AutoStore nvSRAM
More results

Mô tả tương tự - STK22C48S45

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Simtek Corporation
STK25C48 SIMTEK-STK25C48 Datasheet
310Kb / 10P
   2K x 8 AutoStore??nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
logo
List of Unclassifed Man...
STK14C88 ETC-STK14C88 Datasheet
386Kb / 13P
   32K x 8 AutoStore nvSRAM QuantumTrap CMOS Nonvolatile Static RAM
STK11C48 ETC-STK11C48 Datasheet
282Kb / 10P
   2K x 8 nvSRAM QuantumTrap CMOS Nonvolatile Static RAM
logo
Simtek Corporation
STK10C48 SIMTEK-STK10C48 Datasheet
429Kb / 12P
   2K x 8 nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
STK11C48 SIMTEK-STK11C48 Datasheet
368Kb / 10P
   2K x 8 nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
STK15C68 SIMTEK-STK15C68 Datasheet
382Kb / 10P
   8K x 8 AutoStore??nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
logo
List of Unclassifed Man...
STK12C68 ETC-STK12C68 Datasheet
388Kb / 13P
   8K x 8 AutoStore??nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
logo
Simtek Corporation
STK10C68 SIMTEK-STK10C68 Datasheet
468Kb / 12P
   8K x 8 nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
logo
List of Unclassifed Man...
STK10C68 ETC1-STK10C68 Datasheet
332Kb / 12P
   8K X 8 nvSRAM QuantumTrap CMOS Nonvolatile Static RAM
logo
Simtek Corporation
STK20C04 SIMTEK-STK20C04 Datasheet
428Kb / 12P
   512 x 8 nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com