công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STS2611 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện STS2611
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STS2611 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  STS2611 Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. STS2611 Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STS2611 Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STS2611 Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STS2611 Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STS2611 Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. STS2611 Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
with T emperature
F igure 6. B reakdown V oltage V ariation
with T emperature
F igure 7. T rans conductance V ariation
with Drain C urrent
-IDS , Drain-S ource C urrent (A)
F igure 9. G ate C harge
Qg, T otal G ate C harge (nC )
F igure 10. Maximum S afe
O perating Area
-V DS , Drain-S ource V oltage (V )
F igure 8. B ody Diode F orward V oltage
V ariation with S ource C urrent
-V S D, B ody Diode F orward V oltage (V )
T j, J unction T emperature ( C )
T j, J unction T emperature ( C )
20
10
0
2
0
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
4
3
2
1
0
0 0.5 1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
VDS=-10V
ID=-2.5A
T J=25 C
50
10
1 1
0.1
0.03
0.1
1
10 20
50
10m
s
100
ms
1s
DC
VGS=-4.5V
S ingle P ulse
Tc=25 C
4
-50 -25
0
25
50
75 100 125
1.10
1.07
1.04
1.00
0.97
0.94
0.91
ID=-250uA
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
-50 -25
0
25
50
75 100 125
V DS =V GS
ID=-250uA
S T S 2611
10
8
6
4
12
0
0
3
6
9
12
15
2
V DS =-5V
5


Số phần tương tự - STS2611

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STS2611 VBSEMI-STS2611 Datasheet
760Kb / 9P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STS2611

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
STS2307A SAMHOP-STS2307A Datasheet
718Kb / 7P
   P-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STU1855PLS SAMHOP-STU1855PLS Datasheet
704Kb / 8P
   P-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STU1855PL SAMHOP-STU1855PL Datasheet
879Kb / 8P
   P-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STU2455PLS SAMHOP-STU2455PLS Datasheet
792Kb / 9P
   P-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STM4433A SAMHOP-STM4433A Datasheet
659Kb / 7P
   P-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STS3405 SAMHOP-STS3405 Datasheet
826Kb / 8P
   P-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STU1255PL SAMHOP-STU1255PL Datasheet
878Kb / 8P
   P-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STC2201 SAMHOP-STC2201 Datasheet
722Kb / 7P
   P-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STM4439A SAMHOP-STM4439A Datasheet
655Kb / 7P
   P-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STS2301 SAMHOP-STS2301 Datasheet
593Kb / 7P
   P-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STM9433 SAMHOP-STM9433 Datasheet
653Kb / 7P
   P-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com