công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM8450A bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện STM8450A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual E nhancement Mode Field Effect Transistor (N and P Channel)
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STM8450A bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - SamHop Microelectronics Corp.

Back Button STM8450A Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STM8450A Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STM8450A Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STM8450A Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. STM8450A Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp. STM8450A Datasheet HTML 8Page - SamHop Microelectronics Corp. STM8450A Datasheet HTML 9Page - SamHop Microelectronics Corp. STM8450A Datasheet HTML 10Page - SamHop Microelectronics Corp. STM8450A Datasheet HTML 11Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
S T M8450A
8
5
N-C hannel
Q g, T otal G ate C harge (nC )
F igur e 9. G ate C har ge
F igur e 9. G ate C har ge
F igur e 10. M aximum Safe
O per ating A r ea
F igur e 10. M aximum Safe
O per ating A r ea
P-C hannel
-V DS , B ody Diode F orward V oltage (V )
Q g, T otal G ate C harge (nC )
V DS , Drain-S ource V oltage (V )
10
8
6
4
2
0
0
3
6
9
12
15 18
21 24
V DS=-24V
ID=-4A
50
10
1 1
0.1
0.03
0.1
1
10
60
R D
S (O
N)
Lim
it
10m
s
100
ms
1s
DC
VGS=-10V
S ingle P ulse
TA=25 C
10
8
6
4
2
0
0
2
4
6
8
10
12 14 16
V DS=24V
ID=5A
40
10
1 1
0.1
0.03
0.1
1
10
50 60
10m
s
100
ms
1s
DC
VGS=10V
S ingle P ulse
TA=25 C
R D
S (O
N)
Lim
it
50


Số phần tương tự - STM8450A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STM8450A VBSEMI-STM8450A Datasheet
2Mb / 14P
   N- and P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STM8450A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
STM8402 SAMHOP-STM8402 Datasheet
935Kb / 11P
   Dual E nhancement Mode Field Effect Transistor (N and P Channel)
STM8501 SAMHOP-STM8501 Datasheet
832Kb / 11P
   Dual E nhancement Mode Field Effect Transistor (N and P Channel)
STU405D SAMHOP-STU405D Datasheet
988Kb / 11P
   Dual E nhancement Mode Field Effect Transistor (N and P Channel)
STM8303 SAMHOP-STM8303 Datasheet
976Kb / 11P
   Dual E nhancement Mode Field Effect Transistor (N and P Channel)
STM8306 SAMHOP-STM8306 Datasheet
781Kb / 11P
   Dual E nhancement Mode Field Effect Transistor ( N and P Channel)
STM8403 SAMHOP-STM8403 Datasheet
843Kb / 11P
   Dual E nhancement Mode Field Effect Transistor (N and P Channel)
STU404D SAMHOP-STU404D Datasheet
951Kb / 11P
   Dual E nhancement Mode Field Effect Transistor (N and P Channel)
STM8305 SAMHOP-STM8305 Datasheet
1Mb / 11P
   Dual E nhancement Mode Field Effect Transistor (N and P Channel)
STM8358S SAMHOP-STM8358S Datasheet
815Kb / 11P
   Dual E nhancement Mode Field Effect Transistor (N and P Channel)
STM8500 SAMHOP-STM8500 Datasheet
1Mb / 11P
   Dual E nhancement Mode Field Effect Transistor (N and P Channel)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com