công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM8206 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện STM8206
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual N-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STM8206 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  STM8206 Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. STM8206 Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STM8206 Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STM8206 Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STM8206 Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STM8206 Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. STM8206 Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
SO-8 Tape and Reel Data
SO-8 Carrier Tape
SO-8 Reel
unit:㎜
PACKAGE
SOP 8N
150㏕
A0
B0
K0
D0
D1
E
E1
E2
P0
P1
P2
T
6.40
5.20
2.10
ψ
1.5
(MIN)
ψ
1.5
+ 0.1
- 0.0
12.0
±
0.3
1.75
5.5
±
0.05
8.0
4.0
2.0
±
0.05
0.3
±
0.05
UNIT:㎜
TAPE SIZE
12 ㎜
REEL SIZE
ψ
330
M
N
W
W1
H
K
S
G
R
V
330
±
1
62
±
1.5
12.4
+ 0.2
16.8
- 0.4
ψ
12.75
+ 0.15
2.0
±
0.15
S T M8206
7


Số phần tương tự - STM8206

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STM828-DRAIS STMICROELECTRONICS-STM828-DRAIS Datasheet
220Kb / 6P
   Raisonances complete, low-cost starter kits for STM8 and ST7
More results

Mô tả tương tự - STM8206

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
STS8208 SAMHOP-STS8208 Datasheet
591Kb / 8P
   Dual N-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STU402D SAMHOP-STU402D Datasheet
637Kb / 7P
   Dual N-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STM6912 SAMHOP-STM6912 Datasheet
554Kb / 7P
   Dual N-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STG8206 SAMHOP-STG8206 Datasheet
650Kb / 7P
   Dual N-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STG8210 SAMHOP-STG8210 Datasheet
652Kb / 7P
   Dual N-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STS8205 SAMHOP-STS8205 Datasheet
596Kb / 7P
   Dual N-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STM6913A SAMHOP-STM6913A Datasheet
722Kb / 7P
   Dual N-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STS8201 SAMHOP-STS8201 Datasheet
565Kb / 8P
   Dual N-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
SDM9926 SAMHOP-SDM9926 Datasheet
571Kb / 8P
   Dual N-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STG8209 SAMHOP-STG8209 Datasheet
628Kb / 8P
   Dual N-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com