công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM6802AB bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Nippon Precision Circuits Inc

tên linh kiện SM6802AB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Class-D Stereo Amplifier for Portable Device
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NPC [Nippon Precision Circuits Inc]
Trang chủ  http://www.npc.co.jp/en
Logo NPC - Nippon Precision Circuits Inc

SM6802AB bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Nippon Precision Circuits Inc

Back Button SM6802AB Datasheet HTML 3Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6802AB Datasheet HTML 4Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6802AB Datasheet HTML 5Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6802AB Datasheet HTML 6Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6802AB Datasheet HTML 7Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6802AB Datasheet HTML 8Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6802AB Datasheet HTML 9Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6802AB Datasheet HTML 10Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6802AB Datasheet HTML 11Page - Nippon Precision Circuits Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 15 page
background image
SM6802A
NIPPON PRECISION CIRCUITS INC.—7
Measurement Circuit
Note. *C3, C4, C5, C6: not inserted
*R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8: not inserted
*R9, R10, R11, R12: series resistors for dielectric speaker
*SW1: HIGH = Power on, LOW = Power off
*SW2: HIGH = DRC off, LOW = DRC on
*SW3: LOW = Test, HIGH = Normal
*SW4: LOW = Mute on, HIGH = Mute off
LEQP
LIN
VDD1
RIN
REQP
VDD3
LOUTP
VSS2
ROUTP
VDD2
H
H
L
L
SW1* SW2*
POWER VDD
SPOUT POS
POWER VSS (0V)
SPOUT POS
R10*
C10
1
µ
C11 1
µ
R11*
L
SW3*
H
MUTEN
TESTN
LEQN
LEQP
1
µ
VDD1
LIN
RIN
SIGNAL INPUT
ANALOG VSS (0V)
POWER VDD (2.7 to 5.5V)
L
SW4*
H
C7
150p
SPOUT NEG
R9*
SPOUT NEG
R12*
DRCN
VSS1
REQN
REQP
PDWN
SIGNAL VSS (0V)
C8
150p
SIGNAL INPUT
C2
1
µ
C1
C9
1
µ


Số phần tương tự - SM6802AB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
SM6802 SAMHOP-SM6802 Datasheet
231Kb / 13P
   WHITE / BLUE LED DRIVER FOR LI- ION BATTERY APPLICATION
SM6802G SAMHOP-SM6802G Datasheet
231Kb / 13P
   WHITE / BLUE LED DRIVER FOR LI- ION BATTERY APPLICATION
SM6802L SAMHOP-SM6802L Datasheet
231Kb / 13P
   WHITE / BLUE LED DRIVER FOR LI- ION BATTERY APPLICATION
More results

Mô tả tương tự - SM6802AB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nippon Precision Circui...
SM6801A NPC-SM6801A Datasheet
213Kb / 16P
   Class-D Mono Amplifier for Portable Device
logo
Rohm
BD5421EFS ROHM-BD5421EFS Datasheet
349Kb / 6P
   Stereo Class-D Power Amplifier for Speaker
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX98306_1108 MAXIM-MAX98306_1108 Datasheet
2Mb / 14P
   Stereo 3.7W Class D Amplifier
Rev 1; 8/11
logo
NXP Semiconductors
TFA9879 PHILIPS-TFA9879_15 Datasheet
1Mb / 60P
   Mono BTL class-D audio amplifier for portable applications
Rev. 02-15 October 2010
logo
Microsemi Corporation
LX1722 MICROSEMI-LX1722 Datasheet
367Kb / 14P
   Class-D Stereo Power Amplifier Controller
logo
Analog Devices
SSM2380 AD-SSM2380 Datasheet
691Kb / 32P
   Filterless, Stereo, Class-D Audio Amplifier
logo
STMicroelectronics
TDA7490SA STMICROELECTRONICS-TDA7490SA Datasheet
173Kb / 13P
   10W 10W Stereo Class-D Amplifier
TDA7490LSA STMICROELECTRONICS-TDA7490LSA Datasheet
188Kb / 13P
   15W 15W Stereo Class-D Amplifier
logo
Infineon Technologies A...
MA5332MS INFINEON-MA5332MS Datasheet
3Mb / 60P
   200W Stereo, Integrated Class D Amplifier
V 2.0 9/24/2021
logo
Microsemi Corporation
LX1721 MICROSEMI-LX1721_04 Datasheet
383Kb / 14P
   Class-D Stereo Power Amplifier Controller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com