công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STAC9462S bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện STAC9462S
Giải thích chi tiết về linh kiện  Two and Six-Channel, 24-Bit, 192 kHz Audio Codec
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STAC9462S bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button STAC9462S Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers STAC9462S Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers STAC9462S Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers STAC9462S Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers STAC9462S Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers STAC9462S Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers STAC9462S Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers STAC9462S Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers STAC9462S Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 21 page
background image
8
2-9460-D1-1-0-0801
STAC9460/62
Two and Six-Channel, 24-Bit, 192 kHz Audio Codec
PRELIMINARY
INFORMATION
8/2 4 /0 1
RESET
AVss
DVss
AVdd
DVdd
Ferrite Bead *
2 ohm *
1uF
0.1uF
0.1uF
20
9
8
22
14
MCLK
5V ± 5%
10uF
Vref
6
10uF
0.1uF
DAC_LF
DAC_RF
28
27
SDATA_OUT
13
SDI3
17
SCLK
11
SDI2
16
4
3
5
2
1
SDI1
15
19
D_LRCLK
Analog Gnd
Digital Gnd
MIC_R
* Suggested
10
CS
21
D-SCLK
18
0.1uF
7
CAP
12
SDATA
** Terminate ground
plane as close to power
supply as possible
DAC_LR
DAC_RR
26
25
DAC_CTR
DAC_LFE
24
23
MIC_L
DIFF_R
DIFF_GND
DIFF_L
STAC9460
10uF
4. TYPICAL CONNECTION DIAGRAM
Figure 2. Typical Connection Diagram


Số phần tương tự - STAC9462S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
STAC9200 IDT-STAC9200 Datasheet
1Mb / 126P
   2-CHANNEL HIGH DEFINITION AUDIO CODEC
logo
STMicroelectronics
STAC9200 STMICROELECTRONICS-STAC9200 Datasheet
449Kb / 14P
   200 W, 32 V HF to 1.3 GHz LDMOS transistor in a STAC package
logo
Integrated Device Techn...
STAC9200D3NAE IDT-STAC9200D3NAE Datasheet
1Mb / 126P
   2-CHANNEL HIGH DEFINITION AUDIO CODEC
STAC9200D3TAE IDT-STAC9200D3TAE Datasheet
1Mb / 126P
   2-CHANNEL HIGH DEFINITION AUDIO CODEC
STAC9200D5NAE IDT-STAC9200D5NAE Datasheet
1Mb / 126P
   2-CHANNEL HIGH DEFINITION AUDIO CODEC
More results

Mô tả tương tự - STAC9462S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cirrus Logic
CS4270 CIRRUS-CS4270 Datasheet
730Kb / 48P
   24-Bit, 192 kHz Stereo Audio CODEC
CS4272-DZZ CIRRUS-CS4272-DZZ Datasheet
1Mb / 53P
   24-Bit, 192 kHz Stereo Audio CODEC
CS4272 CIRRUS-CS4272 Datasheet
1Mb / 53P
   24-Bit, 192 kHz Stereo Audio CODEC
CS4271 CIRRUS-CS4271 Datasheet
1Mb / 53P
   24-Bit, 192 kHz Stereo Audio CODEC
CS4270 CIRRUS-CS4270_06 Datasheet
980Kb / 49P
   24-Bit, 192 kHz Stereo Audio CODEC
logo
Protek Devices
PA5322 PROTEC-PA5322 Datasheet
280Kb / 17P
   100dB, 24-Bit, 192 kHz Stereo Audio CODEC
logo
Suzhou Everest Semicond...
ES7322 EVEREST-ES7322 Datasheet
908Kb / 23P
   100dB, 24-Bit, 192 kHz Stereo Audio CODEC
logo
Protek Devices
PA5388 PROTEC-PA5388 Datasheet
750Kb / 27P
   100dB, 24-Bit, 192 kHz Stereo Audio CODEC
logo
Cirrus Logic
CS4265 CIRRUS-CS4265_07 Datasheet
1Mb / 56P
   104 dB, 24-Bit, 192 kHz Stereo Audio CODEC
logo
Burr-Brown (TI)
PCM3060 BURR-BROWN-PCM3060 Datasheet
505Kb / 45P
   24-BIT, 96/192-kHz ASYNCHRONOUS STEREO AUDIO CODEC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com