công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA-A1P bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện LA-A1P
Giải thích chi tiết về linh kiện  SENSORE A BARRIERA ANALOGICA LED
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

LA-A1P bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button LA-A1P Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers LA-A1P Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers LA-A1P Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers LA-A1P Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers LA-A1P Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers LA-A1P Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers LA-A1P Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers LA-A1P Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers LA-A1P Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
LA-300
394
MODALITÀ D’USO
Montaggio
Sensore
Amplificatore
Amplificatore
Questo dispositivo non è un componente di sicurezza. Il
suo utilizzo non è destinato alla protezione delle persone o
alla prevenzione di danni in parti pericolose dei macchina-
ri. Esso è un comune sensore per il rilevamento di oggetti.
• Installare correttamente emettitore e ricevitore in modo da
tener conto dell’asse del fascio LED emesso.
• Per un allineamento ottimale, utilizzare un voltmetro e
regolare la posizione in modo da ottenere dall’amplificato-
re il segnale massimo di uscita analogica.
Componenti
Funzioni
1 Indicatore alimentazione
(LED verde)
2 Indicatori stabilità fascio incidente
(3 LED verdi)
3 Indicatore funzionamento
HIGH (LED arancio)
4 Indicatore funzionamento
LOW (LED arancio)
5 Indicatore sincronizzazio-
ne remota (LED verde)
6 Selettore sincronizzazione
remota
7 Regolatore guadagno
8 Regolatore scostamento
(OFFSET)
9 Regolatore livello HIGH
0 Regolatore livello LOW
A Indicatore emissione
(LED rosso)
Acceso quando è presente l’alimentazione
Il numero di LED accesi è in relazione alla
quantità di luce ricevuta
Acceso quando l’uscita HIGH è ON
Acceso quando l’uscita LOW è ON
Acceso mentre l’ingresso di sincronizzazione
remota è LOW (LOW attivo)
Seleziona tra trigger di gate ‘’ e trigger
di fronte ‘’
Regolatore a 15 giri per impostare il
guadagno di tensione dell’uscita analogica
Regolatore a 15 giri per impostare il livello
di soglia dell’uscita HIGH
Regolatore a 15 giri per impostare il livello
di soglia dell’uscita LOW
Accesso durante l’emissione
Regolatore a 15 giri per impostare lo scosta-
mento di tensione dell’uscita analogica. Regola
la tensione di uscita all’ingresso del punto zero
Componenti e funzioni
<Montaggio su barra DIN>
1
Assicurarsi che il fermo sia
agganciato. Agganciare il
lato frontale del controllore
ad una guida DIN largh.
35mm.
2
Premere verso il basso il
controllore fino ad aggan-
ciarlo alla guida.
m
Per rimuoverlo, inserire un
piccolo cacciavite nel fer-
mo e tirare verso l’esterno.
(*) Per rilevamenti ad elevata precisione con il sensore LA-305, installare la
staffa sul lato frontale del sensore, come illustrato nella figura precedente.
<Montaggio con viti>
• Utilizzare due comuni viti
M4. La coppia di serraggio
non deve eccedere 1.2N·m.
Emitter
Receiver
2-mounting
holes
Receiver
Emitter
Receiver
Emitter
Receiver
Aperture
Target label
Receiver
Target label
Aperture
POWER
STB
SPAN
SHIFT
ES
HIGH
LOW
Sensor head mounting bracket
MS-LA3-1 (Accessory)
Sensor head mounting bracket
MS-LA3-2 (Accessory) (Note)
2
1
Mounting
stopper
Mounting stopper
‘Minus’
screwdriver
PO
WE
R
ST
B.
SP
AN
SH
IFT
ES
HI
GH
LO
W
35mm
width DIN rail
M4 screw
Please
arrange
separately.
LA-310
LA-305
LA-310
LA-305
LA-310
LA-305
Sensore / LA-310 (Emettitore)
• La coppia di serraggio non deve eccedere 0.5N m.
Ricevitore
Emettitore
2 fori di
montaggio
Ricevitore
Emettitore
Ricevitore
Ricevitore
Apertura
Etichetta-target
Ricevitore
Apertura
Etichetta-target
Emettitore
Staffa di montaggio sensore
MS-LA3-1 (in dotazione)
Staffa di montaggio sensore
MS-LA3-2 (in dotazione) (*)
Guida DIN
largh. 35mm
Fermo
Fermo
Vite M4
da ordinare
separatamente
Allineamento fascio luminoso
• Assicurarsi che almeno un indicatore di stabilità si accenda
quando viene alimentato l’amplificatore collegato al sensore.
Durante l’allineamento dei sensori, più indicatori di stabilità si
accendono e più affidabile sarà il rilevamento.
• Effettuare l’allineamento del fascio luminoso prima di qualsia-
si regolazione sull’amplificatore.
• Non è necessario effettuare l’allineamento del fascio luminoso
se parete inferiore e laterale di emettitore e ricevitore sono
installate sulla superficie dello stesso piano e allineate, oppu-
re, nel caso dell’LA-305, se emettitore e ricevitore sono paral-
leli e installati allineati sulla superficie dello stesso piano.
• Se non è possibile l’installazione sulla superficie di uno stesso
piano, applicare l’etichetta (in dotazione) alla parete frontale
del ricevitore e regolare il fascio incidente in modo che incida
nel punto centrale del reticolo di mira. Rimuovere l’etichetta
dopo aver completato l’allineamento.
• Se uno dei sensori si sposta dalla propria sede, effettuare
nuovamente allineamento del fascio e regolazioni sull’amplifi-
catore.
1
2
7
8
9
0
1
2
3
5
6
4
A
Cacciavite
(
)


Số phần tương tự - LA-A1P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CTS Corporation
LA-A1 CTS-LA-A1 Datasheet
87Kb / 2P
   METAL CASE, CASE-MOUNTED SEMICONDUCTORS
More results

Mô tả tương tự - LA-A1P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
CX-30 ETC1-CX-30 Datasheet
412Kb / 10P
   SENSORE FOTOELETTRICO ECONOMICO, COMPATTO, CON AMPLIFICATORE INCORPORATO
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOZ1083 AOSMD-AOZ1083 Datasheet
578Kb / 12P
   1.2 A Buck LED Driver
logo
ARTSCHIP ELECTRONICS CO...
ICL7106 ARTSCHIP-ICL7106 Datasheet
956Kb / 17P
   LCD/LED Display, A/D Converters
logo
ON Semiconductor
CAT4101 ONSEMI-CAT4101_12 Datasheet
152Kb / 9P
   1 A Constant-Current LED Driver
July, 2012 ??Rev. 8
logo
Shanghai Leiditech Elec...
PLED06CST LEIDITECH-PLED06CST Datasheet
350Kb / 3P
   open LED protectorprovides a switching electronic
logo
Marktech Corporate
MT3200A-URM MARKTECH-MT3200A-URM Datasheet
205Kb / 2P
   5mm Ultr Ultra a Bright LED
logo
List of Unclassifed Man...
CS7107GP ETC2-CS7107GP Datasheet
283Kb / 5P
   Three and a half with a LED display driver A/D converter circuit
logo
KODENSHI_AUK CORP.
ORA1L03 KODENSHI-ORA1L03 Datasheet
140Kb / 2P
   A triangulation system that uses an infrared LED and a PSD
logo
STMicroelectronics
STCS1A STMICROELECTRONICS-STCS1A Datasheet
449Kb / 19P
   1.5 A max constant current LED driver
T1605G-6I STMICROELECTRONICS-T1605G-6I Datasheet
231Kb / 10P
   16 A Triac for LED light dimmer
Rev 3 - September 2021
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com