công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA-A1 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện LA-A1
Giải thích chi tiết về linh kiện  SENSORE A BARRIERA ANALOGICA LED
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

LA-A1 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  LA-A1 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers LA-A1 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers LA-A1 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers LA-A1 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers LA-A1 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers LA-A1 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers LA-A1 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers LA-A1 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers LA-A1 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
LA-300
391
CARATTERISTICHE TECNICHE
Amplificatore
Uscita PNP
LA-A1P
Uscita NPN
LA-A1
Sensore utilizzabile
Tensione di alimentazione
Assorbimento nominale
Uscite comparative
(HIGH, LOW)
Categoria di utilizzo
Tempo di risposta
Funzionamento uscita
Protezione contro corto circuiti
Uscita analogica
Slew rate
Caratteristiche temperatura
Sincronizzazione esterna
Alimentazione
Stabilità raggio incidente
Funzionamento
Sincronizzazione esterna
Intervallo guadagno
Scostamento (OFFSET)
Livello HIGH
Livello LOW
Classe di inquinamento
Temperatura ambiente
Umidità
EMC
Rigidità dielettrica
Resistenza di isolamento
Resistenza alle vibrazioni
Resistenza agli urti
Materiale
Cavo
Estensione cavo
Peso
In dotazione
Tipo
Dati
Codice
LA-310, LA-305
Da 12 a 24V DC
10% Ripple P-P max. 10%
Max. 120mA (sensore compreso)
NPN a transistor con collettore aperto
• Corrente: max. 100mA
• Tensione applicabile: max. 30V DC
(tra uscita comparativa e 0V)
• Tensione residua: max. 1.5V (a 100mA)
max. 0.5V (a 16mA)
DC-12 oppure DC-13
Max. 0.5ms
Uscita HIGH: ON quando il livello di luce ricevuta è pari o inferiore al livello di HIGH
Uscita LOW: ON quando il livello di luce ricevuta è pari o superiore al livello di LOW
Presente
Tensione analogica
• Tensione uscita: da 1V (interruzione totale fascio) a 5V (ricezione totale fascio)
• Impedenza in uscita: 75Ω
Min. 8V/ms
Max. 0.05% F.S./°C
Presente (trigger di fronte o trigger di gate selezionabili)
LED verde (acceso quando il sensore è alimentato)
Tre LED verdi (il numero di LED accesi è in relazione alla quantità di luce ricevuta)
Due LED arancio (accesi rispettivamente quando sono attive le uscite HIGH e LOW)
LED verde (acceso quando l’ingresso di sincronizzazione esterna è attivo, cioè LOW)
Regolatore a 15 giri per impostare il guadagno di tensione dell’uscita analogica
Regolatore a 15 giri per impostare lo scostamento di tensione dell’uscita analogica
Regolatore a 15 giri per impostare il livello di soglia dell’uscita HIGH
Regolatore a 15 giri per impostare il livello di soglia dell’uscita LOW
3 (Ambiente industriale)
Da 0 a
50°C (Senza formazione di condensa), Immagazzinaggio: da
20 a
70°C
Da 35 a 85% RH, Immagazzinaggio: da 35 a 85% RH
Emissione: EN50081-2, Immunità: EN-61000-6-2
1.000V AC applicati per 1 min. tra l’involucro e tutti i terminali collegati
Min. 20M
Ω con 250V DC tra l’involucro e tutti i terminali collegati
Ampiezza 0.75mm con frequenza da 10 a 150Hz, per 2 ore in ciascuna delle direzioni X, Y e Z
Accelerazione 500m/s2 (ca. 50G) per 3 volte in ciscuna delle direzioni X, Y e Z
Involucro e coperchio terminali: ABS termoresistente; Coperchio frontale: Policarbonato
Cavo lungh. 2m in gomma vulcanizzata con 7 conduttori sezione 0.22mm2 (cavo schermato: sezione 0.15mm2)
Prolungabile fino a 50m con un cavo equivalente con conduttori sezione min. 0.22mm2
(se si utilizza un cavo schermato, anche la prolunga deve essere schermata)
Ca. 200g
Cacciavite: 1 pz.
PNP a transistor con collettore aperto
• Corrente: max. 100mA
• Tensione applicabile: max. 30V DC
(tra uscita comparativa e +V)
• Tensione residua: max. 1.5V (a 100mA)
max. 0.5V (a 16mA)


Số phần tương tự - LA-A1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CTS Corporation
LA-A1 CTS-LA-A1 Datasheet
87Kb / 2P
   METAL CASE, CASE-MOUNTED SEMICONDUCTORS
More results

Mô tả tương tự - LA-A1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
CX-30 ETC1-CX-30 Datasheet
412Kb / 10P
   SENSORE FOTOELETTRICO ECONOMICO, COMPATTO, CON AMPLIFICATORE INCORPORATO
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOZ1083 AOSMD-AOZ1083 Datasheet
578Kb / 12P
   1.2 A Buck LED Driver
logo
ARTSCHIP ELECTRONICS CO...
ICL7106 ARTSCHIP-ICL7106 Datasheet
956Kb / 17P
   LCD/LED Display, A/D Converters
logo
ON Semiconductor
CAT4101 ONSEMI-CAT4101_12 Datasheet
152Kb / 9P
   1 A Constant-Current LED Driver
July, 2012 ??Rev. 8
logo
Shanghai Leiditech Elec...
PLED06CST LEIDITECH-PLED06CST Datasheet
350Kb / 3P
   open LED protectorprovides a switching electronic
logo
Marktech Corporate
MT3200A-URM MARKTECH-MT3200A-URM Datasheet
205Kb / 2P
   5mm Ultr Ultra a Bright LED
logo
List of Unclassifed Man...
CS7107GP ETC2-CS7107GP Datasheet
283Kb / 5P
   Three and a half with a LED display driver A/D converter circuit
logo
KODENSHI_AUK CORP.
ORA1L03 KODENSHI-ORA1L03 Datasheet
140Kb / 2P
   A triangulation system that uses an infrared LED and a PSD
logo
STMicroelectronics
STCS1A STMICROELECTRONICS-STCS1A Datasheet
449Kb / 19P
   1.5 A max constant current LED driver
T1605G-6I STMICROELECTRONICS-T1605G-6I Datasheet
231Kb / 10P
   16 A Triac for LED light dimmer
Rev 3 - September 2021
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com