công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

G1084T42U bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Global Mixed-mode Technology Inc

tên linh kiện G1084T42U
Giải thích chi tiết về linh kiện  5A Adjustable Low-Dropout Linear Regulator
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GMT [Global Mixed-mode Technology Inc]
Trang chủ  http://www.gmt.com.tw
Logo GMT - Global Mixed-mode Technology Inc

G1084T42U bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Global Mixed-mode Technology Inc

  G1084T42U Datasheet HTML 1Page - Global Mixed-mode Technology Inc G1084T42U Datasheet HTML 2Page - Global Mixed-mode Technology Inc G1084T42U Datasheet HTML 3Page - Global Mixed-mode Technology Inc G1084T42U Datasheet HTML 4Page - Global Mixed-mode Technology Inc G1084T42U Datasheet HTML 5Page - Global Mixed-mode Technology Inc G1084T42U Datasheet HTML 6Page - Global Mixed-mode Technology Inc G1084T42U Datasheet HTML 7Page - Global Mixed-mode Technology Inc G1084T42U Datasheet HTML 8Page - Global Mixed-mode Technology Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
Ver: 1.1
Sep 20, 2004
TEL: 886-3-5788833
http://www.gmt.com.tw
7
G1084
Global Mixed-mode Technology Inc.
Package Information
TO-252 (T4) Package
MILLIMETER
INCH
SYMBOL
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
A
2.19
2.38
0.086
0.094
A1
0.89
1.27
0.035
0.050
b
0.64
0.89
0.025
0.035
C
0.46
0.58
0.018
0.023
D
5.97
6.22
0.235
0.245
E
6.35
6.73
0.250
0.265
E1
5.21
5.46
0.205
0.215
e
2.26BSC
0.09BSC
e1
3.96
5.18
0.156
0.204
F
0.46
0.58
0.018
0.023
L1
0.89
2.03
0.035
0.080
L2
0.64
1.02
0.025
0.040
L3
2.40
2.80
0.095
0.110
H
9.40
10.40
0.370
0.410
θ
E1
L1
F
A
E
D
L2
b
e
L3
C
e1
H
A1
θ
E1
L1
F
A
E
D
L2
b
e
L3
C
e1
H
A1
θ


Số phần tương tự - G1084T42U

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Global Mixed-mode Techn...
G1084T43U GMT-G1084T43U Datasheet
344Kb / 11P
   5A Adjustable Low-Dropout Linear Regulator
G1084T43UF GMT-G1084T43UF Datasheet
344Kb / 11P
   5A Adjustable Low-Dropout Linear Regulator
More results

Mô tả tương tự - G1084T42U

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Global Mixed-mode Techn...
G1084 GMT-G1084_07 Datasheet
344Kb / 11P
   5A Adjustable Low-Dropout Linear Regulator
G1084 GMT-G1084_15 Datasheet
35Kb / 1P
   5A Adjustable Low-Dropout Linear Regulator
logo
Fairchild Semiconductor
FAN1585A FAIRCHILD-FAN1585A Datasheet
63Kb / 12P
   5A Adjustable/Fixed Low Dropout Linear Regulator
logo
List of Unclassifed Man...
L1084S5 ETC-L1084S5 Datasheet
46Kb / 4P
   5A Adjustable Low Dropout Linear Regulator (LDO)
L1084 ETC-L1084 Datasheet
232Kb / 8P
   5A Adjustable Low Dropout Linear Regulator (LDO)
L1084XG ETC2-L1084XG Datasheet
145Kb / 7P
   5A Adjustable Low Dropout Linear Regulator (LDO)
logo
Fairchild Semiconductor
RC1585M FAIRCHILD-RC1585M Datasheet
87Kb / 12P
   5A Adjustable/Fixed Low Dropout Linear Regulator
logo
Avic Technology
AV1084 AVICTEK-AV1084 Datasheet
9Mb / 8P
   5A Adjustable Low Dropout Linear Regulator (LDO)
logo
E-Tech Electronics LTD
UZ1084 ETL-UZ1084 Datasheet
204Kb / 6P
   5A ADJUSTABLE/FIXED LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR
logo
Fairchild Semiconductor
RC1585 FAIRCHILD-RC1585 Datasheet
96Kb / 13P
   5A Adjustable/Fixed Low Dropout Linear Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com