công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCM63R918 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MCM63R918
Giải thích chi tiết về linh kiện  MCM63R836
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MCM63R918 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MCM63R918 Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MCM63R918 Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MCM63R918 Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MCM63R918 Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MCM63R918 Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MCM63R918 Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MCM63R918 Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc MCM63R918 Datasheet HTML 10Page - Freescale Semiconductor, Inc MCM63R918 Datasheet HTML 11Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 21 page
background image
MCM63R836
•MCM63R918
7
MOTOROLA FAST SRAM
DC OUTPUT BUFFER CHARACTERISTICS — PROGRAMMABLE IMPEDANCE PUSH–PULL OUTPUT BUFFER MODE
(2.375 V
≤ VDD ≤ 3.6 V, 0°C ≤ TA ≤ 70°C, ZQ = IZQ (out) (RQ)) (See Notes 1 and 2)
Parameter
Symbol
Min
Max
Unit
Notes
Output Logic Low
IOL
(VDDQ/2) /
[(RQ/5) + 10%]
(VDDQ/2) /
[(RQ/5) – 10%]
mA
3
Output Logic High
IOH
(VDDQ/2) /
[(RQ/5) + 10%]
(VDDQ/2) /
[(RQ/5) – 10%]
mA
4
Light Load Output Logic Low
VOL
VSS
0.4
V
5
Light Load Output Logic High
VOH
VDDQ – 0.4
VDDQ
V
6
Programmable Impedance
ZQ
[(RQ/5) – 10%]
[(RQ/5) + 10%]
7
NOTES:
1. The impedance controlled mode is expected to be used in point–to–point applications, driving high–impedance inputs.
2. The ZQ pin is connected through RQ to VSS for the controlled impedance mode.
3. VOL = VDDQ/2.
4. VOH = VDDQ/2.
5. IOL ≤ 100 µA.
6. | IOH | ≤ 100 µA.
7. 175
≤ RQ ≤ 375.
DC OUTPUT BUFFER CHARACTERISTICS — MINIMUM IMPEDANCE PUSH–PULL OUTPUT BUFFER MODE
(2.375 V
≤ VDD ≤ 3.6 V, 0°C ≤ TA ≤ 70°C) (See Notes 1 and 2)
Parameter
Symbol
Min
Max
Unit
Notes
Output Logic Low
VOL2
VSS
0.4
V
3
Output Logic High
VOH2
VDDQ – 0.4
VDDQ
V
4
Light Load Output Logic Low
VOL3
VSS
0.2
V
5
Light Load Output Logic High
VOH3
VDDQ – 0.2
VDDQ
V
6
NOTES:
1. The push–pull output mode is expected to be used in bussed applications and may be series or parallel terminated. Conforms to the JEDEC
Standard JESD8–6 Class I.
2. The ZQ pin is connected to a 100
Ω resistor to VSS to enable the minimum impedance mode.
3. IOL ≥ 8 mA.
4. | IOH | ≥ 8 mA.
5. IOL ≤ 100 µA.
6. | IOH | ≤ 100 µA.
CAPACITANCE (f = 1.0 MHz, dV = 30 mV, 2.375 V
≤ VDD ≤ 3.6 V, 0°C ≤ TA ≤ 70°C, Periodically Sampled Rather Than 100% Tested)
Characteristic
Symbol
Typ
Max
Unit
Input Capacitance
Cin
3.2
5
pF
Input/Output Capacitance
CI/O
3.8
6
pF
CK, CK Capacitance
CCK
3.7
5
pF
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com


Số phần tương tự - MCM63R918

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MCM63R836A MOTOROLA-MCM63R836A Datasheet
385Kb / 21P
   8M Late Write HSTL
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com