công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5819-1 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Sensitron

tên linh kiện 1N5819-1
Giải thích chi tiết về linh kiện  HERMETIC AXIAL LEAD / MELF GENERAL PURPOSE RECTIFIER
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SENSITRON [Sensitron]
Trang chủ  http://www.sensitron.com
Logo SENSITRON - Sensitron

1N5819-1 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Sensitron

  1N5819-1 Datasheet HTML 1Page - Sensitron 1N5819-1 Datasheet HTML 2Page - Sensitron 1N5819-1 Datasheet HTML 3Page - Sensitron  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
œ 221 West Industry Court 3 Deer Park, NY 11729-4681 3 Phone (631) 586 7600 Fax (631) 242 9798 œ
œ World Wide Web - www.sensitron.com œ E-mail Address - sales@sensitron.com œ
SENSITRON
TECHNICAL DATA
DATA SHEET 193, REV. A
AXIAL
MELF
SCHOTTKY BARRIER
1N5819-1
SCHOTTKY BARRIER
1N5819UR-1
PACKAGE DIMENSIONS - INCHES ( MILLIMETERS)
PACKAGE DIMENSIONS - INCHES ( MILLIMETERS)
STYLE
B
D
G
L
STYLE
A
B
C
D
DO-41
.028/.034
0.71/0.86
.08/.107
2.03/2.72
.160/.205
4.06/5.21
1.00/1.30
25.4/33.02
DO-213AB
.189/.205
4.80/5.21
.016/.022
0.41/0.56
0.001 Min
0.03 Min
.094/.105
2.39/2.67
1N5819-1
1N5819UR-1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
Forward Voltage Drop - V F (V)
10-3
10-2
10-1
100
Typical Forward Characteristics
100 °C
125 °C
25 °C
0
10
20
30
40
50
60
Reverse Voltage - V R (V)
10-3
10-2
10-1
100
101
102
Typical Reverse Characteristics
25 °C
50 °C
75 °C
100 °C
125 °C
150 °C
0
10
20
30
40
50
60
Reverse Voltage - V R (V)
10
20
30
40
50
Typical Junction Capacitance


Số phần tương tự - 1N5819-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sensitron
1N5819-1 SENSITRON-1N5819-1 Datasheet
59Kb / 3P
   HERMETIC AXIAL LEAD / MELF SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
Microsemi Corporation
1N5819-1 MICROSEMI-1N5819-1 Datasheet
434Kb / 6P
   1 Amp Schottky Barrier Rectifiers
Rev. 1
logo
Nanjing International G...
1N5819-1A-DO-41 DGNJDZ-1N5819-1A-DO-41 Datasheet
206Kb / 2P
   1.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Sensitron
1N5819-1 SENSITRON-1N5819-1_08 Datasheet
59Kb / 3P
   HERMETIC AXIAL LEAD / MELF SCHOTTKY BARRIER DIODE
More results

Mô tả tương tự - 1N5819-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sensitron
1N5614 SENSITRON-1N5614_10 Datasheet
54Kb / 3P
   HERMETIC AXIAL LEAD / MELF GENERAL PURPOSE RECTIFIER
1N5614 SENSITRON-1N5614 Datasheet
79Kb / 3P
   HERMETIC AXIAL LEAD / MELF GENERAL PURPOSE RECTIFIER
1N5614 SENSITRON-1N5614_09 Datasheet
54Kb / 3P
   HERMETIC AXIAL LEAD / MELF GENERAL PURPOSE RECTIFIER
1N5619 SENSITRON-1N5619 Datasheet
142Kb / 3P
   HERMETIC AXIAL LEAD/MELF RECTIFIER
1N5806 SENSITRON-1N5806 Datasheet
47Kb / 2P
   HERMETIC AXIAL / MELF LEAD RECTIFIER
1N6628 SENSITRON-1N6628 Datasheet
58Kb / 3P
   HERMETIC ULTRAFAST RECTIFIER AXIAL LEAD / SURFACE MOUNT (MELF)
1N5807 SENSITRON-1N5807_10 Datasheet
43Kb / 3P
   HERMETIC AXIAL / MELF HIGH EFFICIENCY RECTIFIER
SS5807 SENSITRON-SS5807 Datasheet
43Kb / 3P
   HERMETIC AXIAL / MELF HIGH EFFICIENTCY RECTIFIER
1N5819-1 SENSITRON-1N5819-1_08 Datasheet
59Kb / 3P
   HERMETIC AXIAL LEAD / MELF SCHOTTKY BARRIER DIODE
SS5819-1 SENSITRON-SS5819-1_08 Datasheet
48Kb / 3P
   HERMETIC AXIAL LEAD / MELF SCHOTTKY BARRIER DIODE
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com