công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STW81101-EVB1G bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STW81101-EVB1G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multi-band RF frequency synthesizer with integrated VCOs
Download  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STW81101-EVB1G bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STW81101-EVB1G Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STW81101-EVB1G Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STW81101-EVB1G Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STW81101-EVB1G Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STW81101-EVB1G Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STW81101-EVB1G Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STW81101-EVB1G Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STW81101-EVB1G Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STW81101-EVB1G Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 42 page
background image
STW81101
Block diagram and pin configuration
7/42
1.2
Pin configuration
Figure 2.
Pin connection (top view)
Table 1.
Pin description
Pin No
Name
Description
Observation
1
VDD_VCOA
VCOA power supply
2
VDD_DIV2
Divider by 2 power supply
3
VDD_OUTBUF
Output buffer power supply
4
OUTBUFP
LO buffer positive output
Open collector
5
OUTBUFN
LO buffer negative output
Open collector
6
VDD_DIV4
Divider by 4 power supply
7
VDD_VCOB
VCOB power supply
8
VDD_ESD
ESD positive rail power supply
9
VCTRL
VCO control voltage
10
ICP
PLL charge pump output
11
REXT
External resistance connection for
PLL charge pump
12
VDD_CP
Power supply for charge pump
13
TEST1
Test input 1
Test purpose only; must
be connected to GND
14
LOCK_DET
Lock detector
CMOS Output
VFQFPN28
OUTBUFN
VDD_DIV4
VDD_DIV2
VDD_OUTBUF
VDD_BUFVCO
EXTVCO_INN
VDD_PLL
TEST2
VDD_VCOB
REF_CLK
VDD_VCOA
DBUS_SEL
OUTBUFP
EXTVCO_INP


Số phần tương tự - STW81101-EVB1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STW81101-EVB1G STMICROELECTRONICS-STW81101-EVB1G Datasheet
1Mb / 48P
   Multi-band RF frequency synthesizer with integrated VCOs
More results

Mô tả tương tự - STW81101-EVB1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STW81101 STMICROELECTRONICS-STW81101_07 Datasheet
1Mb / 48P
   Multi-band RF frequency synthesizer with integrated VCOs
STW81102 STMICROELECTRONICS-STW81102 Datasheet
800Kb / 43P
   Multi-band RF frequency synthesizer with integrated VCOs
STW81103 STMICROELECTRONICS-STW81103 Datasheet
1Mb / 53P
   Multi-band RF frequency synthesizer with integrated VCOs
STW81100 STMICROELECTRONICS-STW81100_1 Datasheet
1,004Kb / 29P
   MULTI-BAND RF FREQUENCY SYNTHESIZER WITH INTEGRATED VCOs
STW81100 STMICROELECTRONICS-STW81100 Datasheet
915Kb / 23P
   MULTI-BAND RF FREQUENCY SYNTHESIZER WITH INTEGRATED VCOS
logo
Silicon Laboratories
SI2200 SILABS-SI2200 Datasheet
824Kb / 30P
   RF SYNTHESIZER WITH INTEGRATED VCOS INTEGRATED VCOS
SI4136 SILABS-SI4136 Datasheet
660Kb / 30P
   ISM RF SYNTHESIZER WITH INTEGRATED VCOS
logo
List of Unclassifed Man...
SI4133-D-GMR ETC2-SI4133-D-GMR Datasheet
318Kb / 36P
   DUAL-BAND RF SYNTHESIZER WITH INTEGRATED VCOS FOR WIRELESS COMMUNICATIONS
logo
Silicon Laboratories
SI4133-D-GT SILABS-SI4133-D-GT Datasheet
318Kb / 36P
   DUAL-BAND RF SYNTHESIZER WITH INTEGRATED VCOS FOR WIRELESS COMMUNICATIONS
logo
List of Unclassifed Man...
SI4133 ETC-SI4133 Datasheet
713Kb / 34P
   DUAL-BAND RF SYNTHESIZER WITH INTEGRATED VCOS FOR WIRELESS COMMUNICATIONS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com