công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM150X08 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - LG Semicon Co.,Ltd.

tên linh kiện LM150X08
Giải thích chi tiết về linh kiện  Liquid Crystal Display
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LG [LG Semicon Co.,Ltd.]
Trang chủ  
Logo LG - LG Semicon Co.,Ltd.

LM150X08 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - LG Semicon Co.,Ltd.

Back Button LM150X08 Datasheet HTML 2Page - LG Semicon Co.,Ltd. LM150X08 Datasheet HTML 3Page - LG Semicon Co.,Ltd. LM150X08 Datasheet HTML 4Page - LG Semicon Co.,Ltd. LM150X08 Datasheet HTML 5Page - LG Semicon Co.,Ltd. LM150X08 Datasheet HTML 6Page - LG Semicon Co.,Ltd. LM150X08 Datasheet HTML 7Page - LG Semicon Co.,Ltd. LM150X08 Datasheet HTML 8Page - LG Semicon Co.,Ltd. LM150X08 Datasheet HTML 9Page - LG Semicon Co.,Ltd. LM150X08 Datasheet HTML 10Page - LG Semicon Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 28 page
background image
Product Specification
6 / 28
LM150X08
Liquid Crystal Display
Ver. 0.0
Nov. 13, 2003
MIKO Components AB Tel: +46 (0)8 531 939 00 Fax: +46 (0)8 531 939 39 www.miko.se info@miko.se
3. Electrical Specifications
3-1. Electrical Characteristics
It requires two power inputs. One is employed to power the LCD electronics and to drive the TFT array and
liquid crystal. The second input power for the CCFL, is typically generated by an inverter. The inverter is an
external unit to the LCDs.
Table 2_1. ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Note :
1. The specified current and power consumption are under the V
LCD=3.3V, 25 ? 2°C,fV=60Hz condition
whereas mosaic pattern(8 x 6) is displayed and f
V is the frame frequency.
2. The current is specified at the maximum current pattern.
3. The duration of rush current is about 2ms and rising time of power Input is 1ms(min.).
1
mA
505
440
-
1
Watt
1.66
1.45
-
PLCD
Power Consumption
3
A
2.0
-
-
IRUSH
Rush current
Vdc
3.45
3.3
3.15
VLCD
Power Supply Input Voltage
2
mA
675
520
-
ILCD
Power Supply Input Current
MODULE :
Parameter
Symbol
Max
Typ
Min
Notes
Unit
Values
Mosaic Pattern(8 x 6)
White : 255Gray
Black : 0Gray


Số phần tương tự - LM150X08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LG Semicon Co.,Ltd.
LM150X05 LG-LM150X05 Datasheet
368Kb / 27P
   COLOR ACTIVE MATRIX LIQUID CRYSTAL DISPLAY
LM150X06-A4C3 LG-LM150X06-A4C3 Datasheet
444Kb / 27P
   Liquid Crystal Display
More results

Mô tả tương tự - LM150X08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AZ Displays
ATM0500D5 AZDISPLAYS-ATM0500D5_13 Datasheet
734Kb / 20P
   LIQUID CRYSTAL DISPLAY
ATM0700L6D AZDISPLAYS-ATM0700L6D Datasheet
918Kb / 22P
   LIQUID CRYSTAL DISPLAY
ATM0700L6E AZDISPLAYS-ATM0700L6E Datasheet
940Kb / 22P
   LIQUID CRYSTAL DISPLAY
ATM0800D3 AZDISPLAYS-ATM0800D3_13 Datasheet
1Mb / 24P
   LIQUID CRYSTAL DISPLAY
logo
LG Semicon Co.,Ltd.
LM150X06-A4C3 LG-LM150X06-A4C3 Datasheet
444Kb / 27P
   Liquid Crystal Display
logo
AZ Displays
ATM0700D6A-T AZDISPLAYS-ATM0700D6A-T Datasheet
519Kb / 24P
   LIQUID CRYSTAL DISPLAY
ATM0700D6B AZDISPLAYS-ATM0700D6B Datasheet
626Kb / 23P
   LIQUID CRYSTAL DISPLAY
logo
NXP Semiconductors
LB104V03-A1 PHILIPS-LB104V03-A1 Datasheet
377Kb / 24P
   Liquid Crystal Display
Oct. 10, 2003
logo
AZ Displays
AGM3224L AZDISPLAYS-AGM3224L Datasheet
1Mb / 17P
   LIQUID CRYSTAL DISPLAY
ATM0280B15 AZDISPLAYS-ATM0280B15_13 Datasheet
306Kb / 16P
   LIQUID CRYSTAL DISPLAY
ATM0280B17-T AZDISPLAYS-ATM0280B17-T_14 Datasheet
413Kb / 16P
   LIQUID CRYSTAL DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com