công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADA1200 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ANADIGICS, Inc

tên linh kiện ADA1200
Giải thích chi tiết về linh kiện  Linear Amplifier
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ANADIGICS [ANADIGICS, Inc]
Trang chủ  http://www.anadigics.com
Logo ANADIGICS - ANADIGICS, Inc

ADA1200 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ANADIGICS, Inc

  ADA1200 Datasheet HTML 1Page - ANADIGICS, Inc ADA1200 Datasheet HTML 2Page - ANADIGICS, Inc ADA1200 Datasheet HTML 3Page - ANADIGICS, Inc ADA1200 Datasheet HTML 4Page - ANADIGICS, Inc ADA1200 Datasheet HTML 5Page - ANADIGICS, Inc ADA1200 Datasheet HTML 6Page - ANADIGICS, Inc ADA1200 Datasheet HTML 7Page - ANADIGICS, Inc ADA1200 Datasheet HTML 8Page - ANADIGICS, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
ADVANCED PRODUCT INFORMATION - Rev 0.2
05/2003
ADA1200
5
PERFORMANCE DATA
Figure 4: Gain vs. Frequency
(T = +25 °C, V
= +5 V, 75
System)
ADD
W
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
50
150
250
350
450
550
650
750
850
950
Frequency (MHz)
Figure 5: Noise Figure vs. Frequency
(T = +25 °C, V
= +5 V, 75
System)
ADD
W
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
50
150
250
350
450
550
650
750
850
950
Frequency (MHz)
Figure 6: Input Return Loss vs. Frequency
(T = +25 °C, V
= +5 V, 75
System)
ADD
W
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
50
150
250
350
450
550
650
750
850
950
Frequency (MHz)
Figure 7: Output Return Loss vs. Frequency
(T = +25 °C, V
= +5 V, 75
System)
ADD
W
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
50
150
250
350
450
550
650
750
850
950
Frequency (MHz)
S-parameter data for the unmatched device are available upon request, and on the ANADIGICS web site.


Số phần tương tự - ADA1200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ANADIGICS, Inc
ADA1200 ANADIGICS-ADA1200 Datasheet
413Kb / 12P
   Linear Amplifier
ADA1200GS24Q1 ANADIGICS-ADA1200GS24Q1 Datasheet
413Kb / 12P
   Linear Amplifier
ADA1200 ANADIGICS-ADA1200_12 Datasheet
413Kb / 12P
   Linear Amplifier
More results

Mô tả tương tự - ADA1200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
RFHIC
GLM2723-L RFHIC-GLM2723-L Datasheet
195Kb / 3P
   Linear Amplifier
logo
ANADIGICS, Inc
ADA1200 ANADIGICS-ADA1200_12 Datasheet
413Kb / 12P
   Linear Amplifier
logo
RFHIC
GLM2123-L RFHIC-GLM2123-L Datasheet
195Kb / 3P
   Linear Amplifier
GLM2523-L RFHIC-GLM2523-L Datasheet
198Kb / 3P
   Linear Amplifier
GLM3623-L RFHIC-GLM3623-L Datasheet
195Kb / 3P
   Linear Amplifier
logo
RF Micro Devices
RF2162 RFMD-RF2162_16 Datasheet
2Mb / 10P
   LINEAR AMPLIFIER
RF2318 RFMD-RF2318 Datasheet
110Kb / 6P
   LINEAR BROADBAND AMPLIFIER
RF5117 RFMD-RF5117_11 Datasheet
285Kb / 13P
   LINEAR POWER AMPLIFIER
RF5125 RFMD-RF5125_11 Datasheet
842Kb / 15P
   LINEAR POWER AMPLIFIER
RF2317 RFMD-RF2317 Datasheet
232Kb / 12P
   LINEAR CATV AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com