công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM2958C40 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện SM2958C40
Giải thích chi tiết về linh kiện  8 - Bit Micro-controller
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

SM2958C40 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SM2958C40 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers SM2958C40 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers SM2958C40 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers SM2958C40 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers SM2958C40 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers SM2958C40 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers SM2958C40 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers SM2958C40 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers SM2958C40 Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
August 2000
Specifications subject to change without notice,contact your sales representatives for the most recent information.
11/16
Ver 1.0
PID 2958 08/00
SyncMOS Technologies Inc.
SM2958
40L 600mil PDIP Information
A1
e1
B1
B
L
A
A2
D
S
eA
C
a
E1
E
Note:
1. Dimension D Max & include mold flash or tie bar
2. Dimension E1 does not include inter lead flash.
3. Dimension D & E1 include mold mismatch and are
determined at the mold parting line.
4. Dimension B1 does not include dam bar protrusion/
5. Controlling dimension is inch.
6. General appearance spec. should base on final visual
Symbol
Dimension in inch
minimal/maximal
Dimension in mm
minimal/maximal
A
- / 0.210
- / 5.33
A1
0.010 / -
0.25 / -
A2
0.150 / 0.160
3.81 / 4.06
B
0.016 / 0.022
0.41 / 0.56
B1
0.048 / 0.054
1.22 / 1.37
C
0.008 / 0.014
0.20 / 0.36
D
- / 2.070
- / 52.58
E
0.590 / 0.610
14.99 / 15.49
E1
0.540 / 0.552
13.72 / 14.02
e1
0.090 / 0.110
2.29 / 2.79
L
0.120 / 0.140
3.05 / 3.56
a
0 / 15
0 / 15
eA
0.630 / 0.670
16.00 / 17.02
S
- / 0.090
- / 2.29
burrs.
infusion.
inspection spec.


Số phần tương tự - SM2958C40

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
DB Unlimited.
SM290408-1 DBUNLIMITED-SM290408-1 Datasheet
747Kb / 1P
   Released from Engineering
SM290508-1 DBUNLIMITED-SM290508-1 Datasheet
554Kb / 1P
   Released from Engineering
logo
UNIOHM CORPORATION
SM290A UNIOHM-SM290A Datasheet
66Kb / 2P
   2.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
SM290A TAYCHIPST-SM290A Datasheet
3Mb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
UNIOHM CORPORATION
SM290B UNIOHM-SM290B Datasheet
67Kb / 2P
   2.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results

Mô tả tương tự - SM2958C40

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mosel Vitelic, Corp
MSU2956 MOSEL-MSU2956 Datasheet
68Kb / 1P
   8-Bit Micro-controller
MSU2955 MOSEL-MSU2955 Datasheet
71Kb / 1P
   8-Bit Micro-controller
MSU2957 MOSEL-MSU2957 Datasheet
70Kb / 1P
   8-Bit Micro-controller
logo
Micon Design Technology...
MDT10P57 MDTIC-MDT10P57 Datasheet
156Kb / 13P
   8-bit micro-controller
logo
RAIO Technology Inc.
RA8900 RAIO-RA8900 Datasheet
158Kb / 9P
   8-Bit Micro-Controller
RA8917 RAIO-RA8917 Datasheet
124Kb / 11P
   8-Bit Micro-Controller
logo
Micon Design Technology...
MDT10P05 MDTIC-MDT10P05 Datasheet
151Kb / 16P
   8-bit micro-controller
MDT2030CF MDTIC-MDT2030CF Datasheet
225Kb / 14P
   8-bit micro-controller
MDT10P7401 MDTIC-MDT10P7401 Datasheet
246Kb / 24P
   8-bit micro-controller
MDT10P7212 MDTIC-MDT10P7212 Datasheet
100Kb / 14P
   8-bit micro-controller
MDT10P73BA MDTIC-MDT10P73BA Datasheet
145Kb / 22P
   8-bit micro-controller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com