công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST2304 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Stanson Technology

tên linh kiện ST2304
Giải thích chi tiết về linh kiện  N Channel Enchancement Mode MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STANSON [Stanson Technology]
Trang chủ  http://www.stansontech.com
Logo STANSON - Stanson Technology

ST2304 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Stanson Technology

  ST2304 Datasheet HTML 1Page - Stanson Technology ST2304 Datasheet HTML 2Page - Stanson Technology ST2304 Datasheet HTML 3Page - Stanson Technology ST2304 Datasheet HTML 4Page - Stanson Technology ST2304 Datasheet HTML 5Page - Stanson Technology ST2304 Datasheet HTML 6Page - Stanson Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
N Channel Enchancement Mode MOSFET
ST2304
2.5A
ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( Ta = 25℃ Unless otherwise noted )
Parameter
Symbol
Condition
Min Typ Max Unit
Static
Drain-Source Breakdown Voltage
V(BR)DSS
VGS=0V,ID=250uA
30
V
Gate Threshold Voltage
VGS(th)
VDS=VGS,ID=250uA
1.0
3.0
V
Gate Leakage Current
IGSS
VDS=0V,VGS=20V
100
nA
VDS=30V,VGS=1.0V
1
Zero Gate Voltage Drain Current
IDSS
VDS=30V,VGS=0V
TJ=55℃
10
uA
On-State Drain Current
ID(on)
VDS≧4.5V,VGS=10V
VDS≧4.5V,VGS=4.5V
6
4
A
Drain-source On-Resistance
RDS(on)
VGS=10V,ID=2.5A
VGS=4.5V,ID=2.0A
0.055
0.08
0.07
0.105
Ω
Forward Transconductance
gfs
VDS=4.5V,ID=2.5V
4.6
S
Diode Forward Voltage
VSD
IS=-1.25A,VGS=0V
0.77
1.2
V
Dynamic
Total Gate Charge
Qg
4.5
10
Gate-Source Charge
Qgs
0.8
Gate-Drain Charge
Qgd
VDS=15V,VGS=4.5V
ID≡2.5A
1.0
nC
Input Capacitance
Ciss
240
Output Capacitance
Coss
110
Reverse Transfer Capacitance
Crss
VDS=10V,VGS=0V
F=1MHz
17
pF
8
20
Turn-On Time
td(on)
tr
12
30
17
35
Turn-Off Time
td(off)
tf
VDD=15V,RL=15Ω
ID=1.0A,VGEN=10V
RG=6Ω
8
20
nS
Page3
STANSON TECHNOLOGY
120 Bentley Square, Mountain View, Ca 94040 USA
TEL: (650) 9389294 FAX: (650) 9389295


Số phần tương tự - ST2304

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
ST2304 VBSEMI-ST2304 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Stanson Technology
ST2304SRG STANSON-ST2304SRG Datasheet
630Kb / 6P
   ST2304SRG is the N-Channel logic enhancement mode power field effect transistor which is produced using high cell density, DMOS trench technology.
logo
VBsemi Electronics Co.,...
ST2304SRG VBSEMI-ST2304SRG Datasheet
482Kb / 9P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - ST2304

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Stanson Technology
ST2302 STANSON-ST2302 Datasheet
84Kb / 6P
   N Channel Enchancement Mode MOSFET
ST6006 STANSON-ST6006 Datasheet
201Kb / 8P
   N Channel Enchancement Mode MOSFET
ST2303 STANSON-ST2303 Datasheet
80Kb / 6P
   P Channel Enchancement Mode MOSFET
ST2305 STANSON-ST2305 Datasheet
96Kb / 6P
   P Channel Enchancement Mode MOSFET
ST3403 STANSON-ST3403 Datasheet
148Kb / 7P
   P Channel Enchancement Mode MOSFET
ST2301 STANSON-ST2301 Datasheet
90Kb / 6P
   P Channel Enchancement Mode MOSFET
logo
Supertex, Inc
AN01 SUTEX-AN01 Datasheet
160Kb / 5P
   8 Channel Power MOSFET Array Monolithic N-channel Enchancement Mode
AP01 SUTEX-AP01 Datasheet
159Kb / 5P
   8 Channel Power MOSFET Array Monolithic N-channel Enchancement Mode?
logo
WOLFSPEED, INC.
C3M0040120J1 WOLFSPEED-C3M0040120J1 Datasheet
982Kb / 11P
   Silicon Carbide Power MOSFET C3MTM MOSFET Technology N-Channel Enchancement Mode
Rev. 0, October 2021
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
MGA-425P8 AVAGO-MGA-425P8 Datasheet
274Kb / 15P
   GaAs Enchancement-mode PHEMT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com