công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST7566 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện ST7566
Giải thích chi tiết về linh kiện  65 x 132 Dot Matrix LCD Controller/Driver
Download  73 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

ST7566 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  ST7566 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers ST7566 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers ST7566 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers ST7566 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers ST7566 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers ST7566 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers ST7566 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers ST7566 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers ST7566 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 73 page
background image
ST7565S
Ver 0.3c
2/73
2002/07/22
S
ST
T7
75
56
65
5S
S P
Pa
ad
d A
Arrrra
an
ng
ge
em
me
en
ntt
Chip Size:
9,336μm x 1,000 μm
Bump Pitch:
58μm(Min.)
Bump Size:
PAD No. 001〜012
40μm x 90μm
PAD No. 013〜102
56μm x 60μm
PAD No. 103〜114
40μm x 90μm
PAD No. 115
102μm x 37.5μm
PAD No. 116〜128
90μm x 40μm
PAD No. 129〜276
40μm x 90μm
PAD No. 277〜289
90μm x 40μm
PAD No. 290
102μm x 37.5μm
Bump Height:
18μm(Typ)
Chip Thickness: 660μm
VOUT maximum -13V (+10% Range)
ST7565S Temperature gradient = -0.05%/°C
Logic power supply VDD – VSS = 1.8V to 3.3 V (+10% Range)
Add new booster ratio 5 times and 6 times
Use select pin to define display duty as following table
SEL 3 , 2 , 1
DUTY
BIAS
0 , 0 , 0
1/65
1/9 or 1/7
0 , 0 , 1
1/49
1/8 or 1/6
0 , 1 , 0
1/33
1/6 or 1/5
0 , 1 , 1
1/55
1/8 or 1/6
1 , 0 , 0
1/53
1/8 or 1/6
1, X , X
-----
-----
128
(-4558,-410)
277
(4558,-410)
22um 30um 22um
30um
39um
38um 30um
38um
30um
115
1
114
(3528,395)
12
13
........
.......
129
276
290
....
X
Y
(0,0)
ST7565S
PAD DIAGRAM
38
um
24um
15
um
15
um
15
um 15um
30
um
38
um
15
um
15
um
15
um
15
um
15 um
15 um


Số phần tương tự - ST7566

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sitronix Technology Co....
ST7565 SITRONIX-ST7565 Datasheet
468Kb / 56P
   65 x 132 Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7565P SITRONIX-ST7565P Datasheet
858Kb / 71P
   65 x 132 Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7565R SITRONIX-ST7565R Datasheet
1Mb / 72P
   65 x 132 Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7565S SITRONIX-ST7565S Datasheet
675Kb / 72P
   65 x 132 Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7565V SITRONIX-ST7565V Datasheet
877Kb / 72P
   65 x 132 Dot Matrix LCD Controller/Driver
More results

Mô tả tương tự - ST7566

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sitronix Technology Co....
ST7565V SITRONIX-ST7565V Datasheet
877Kb / 72P
   65 x 132 Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7565 SITRONIX-ST7565 Datasheet
468Kb / 56P
   65 x 132 Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7565P SITRONIX-ST7565P Datasheet
858Kb / 71P
   65 x 132 Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7565S SITRONIX-ST7565S Datasheet
675Kb / 72P
   65 x 132 Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7565R SITRONIX-ST7565R Datasheet
1Mb / 72P
   65 x 132 Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7567 SITRONIX-ST7567 Datasheet
682Kb / 49P
   65 x 132 Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7577 SITRONIX-ST7577 Datasheet
1Mb / 48P
   132 x 39 Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7588T SITRONIX-ST7588T Datasheet
1Mb / 61P
   81 x 132 Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7573 SITRONIX-ST7573 Datasheet
774Kb / 46P
   132 x 33 Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7558 SITRONIX-ST7558 Datasheet
753Kb / 56P
   65 x 102 Dot Matrix LCD Controller/Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com