công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

F0100504B bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Eudyna Devices Inc

tên linh kiện F0100504B
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3V/5V 2.5Gb/s NRZ Receiver Transimpedance Amplifier
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EUDYNA [Eudyna Devices Inc]
Trang chủ  http://www.sei-device.com/index.asp
Logo EUDYNA - Eudyna Devices Inc

F0100504B bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Eudyna Devices Inc

  F0100504B Datasheet HTML 1Page - Eudyna Devices Inc F0100504B Datasheet HTML 2Page - Eudyna Devices Inc F0100504B Datasheet HTML 3Page - Eudyna Devices Inc F0100504B Datasheet HTML 4Page - Eudyna Devices Inc F0100504B Datasheet HTML 5Page - Eudyna Devices Inc F0100504B Datasheet HTML 6Page - Eudyna Devices Inc F0100504B Datasheet HTML 7Page - Eudyna Devices Inc F0100504B Datasheet HTML 8Page - Eudyna Devices Inc F0100504B Datasheet HTML 9Page - Eudyna Devices Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 13 page
background image
F0100504B
3.3V/5V 2.5Gbps Transimpedance Amplifier
Electrical Characteristics
Tc*=0 to 85
°C, VDD3.3=3.1 to 3.6V, VSS=0V,unless specified
Value
Parameters
Symbol
Test Conditions
MIN.
TYP.
MAX
Units
Supply Current
IDD
DC
35
50
65
mA
Input Voltage
Vi
*1
0.7
0.94
1.1
V
Output Voltage (positive)
Vop
*1
1.6
2.1
2.6
V
Output Voltage (negative)
Von
*1
1.6
2.1
2.6
V
Gain (positive)
S21p
Single-ended, f=1MHz *1
27.0
29.0
33.0
dB
Gain (negative)
S21n
Single-ended, f=1MHz *1
27.0
29.0
33.0
dB
-3dB High Frequency
Cut-off (positive)
Fcp
S21p-3dB
900
1200
1500
MHz
-3dB High Frequency
Cut-off (positive)
Fcn
S21p-3dB
850
1050
1400
MHz
Input Impedance
Ri
f =1MHz, *1
85
100
120
Output Impedance (positive)
Rout
f =1MHz, *1
35
55
75
Output Impedance (negative)
Rout
f =1MHz, *1
35
55
75
Transimpedance (positive)
Ztp
RL=50
Ω,Single-ended, *2
1.70
2.20
2.70
k
Transimpedance (negative)
Ztn
RL=50
Ω,Single-ended ,*2
1.70
2.20
2.70
k
AGC time constant
Tagc
Cout=470pF
5
10
30
µsec
* Tc:Back side temperature of wafer
*1 Test circuit is shown [Test Circuits / 1] AC Characteristics].
*2 Zt(p,n)=10^(S21(p,n)/20)
×(Ri+50)/2
Optical and Electrical Characteristics
This table values are specified on condition of F0832483T.
F0832483T is 2.5Gbps NRZ PIN-PD preamplifier
module using F0100504B. Test circuits of F0832483T are shown in [Test Circuits].
λ=1.3µm, VDD=VPD=+3.1~+3.6V, VSS=GND, Tcm*3=-20~+85°C, unless specified
Value
Parameters
Symbol
Test Conditions
MIN.
TYP.
MAX
Unit
Transimpedance
Ztm
RL=50
Ω,Single-ended,
f =100MHz, *4
1.6
2.0
-
k
O/E High Cut-off Frequency
Fcoeh
Ztm-3dB, *4
1450
1900
-
MHz
O/E Low Cut-off Frequency
Fcoel
Cout=470pF
5
17
40
kHz
Equivalent Input Noise
Inoise
f =100MHz
-
6.0
8.5
pA/
√Hz
Sensitivity
Pin-min
-
-24
-21
dBm
Overload
Pin-max
2.48832Gbps, PRBS2^23-1,
BER=1E-10, *5
+2
-
-
dBm
Output Impedance
Routm
No input, f=1MHz, *4
40
60
80
*3 Tcm : case temperature
*4 Show [Test Circuits / 3] Optical & Electrical Characteristics].
*5 Show [Test Circuits / 4] Sensitivity Characteristics].


Số phần tương tự - F0100504B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Eudyna Devices Inc
F0100505B EUDYNA-F0100505B Datasheet
564Kb / 12P
   3.3 V /5V 2.5 Gb/s NRZ Receiver Transimpedance Amplifier
More results

Mô tả tương tự - F0100504B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Eudyna Devices Inc
F0100406B EUDYNA-F0100406B Datasheet
276Kb / 10P
   3.3V 1.25Gbit/s NRZ Receiver Transimpedance Amplifier
F0100505B EUDYNA-F0100505B Datasheet
564Kb / 12P
   3.3 V /5V 2.5 Gb/s NRZ Receiver Transimpedance Amplifier
F0100404B EUDYNA-F0100404B Datasheet
462Kb / 10P
   3.3V/5V 1.25 Gb/s Receiver Transimpedance Amplifier
F0100209B EUDYNA-F0100209B Datasheet
443Kb / 6P
   3.3 V /5V 622 Mb/s Receiver Transimpedance Amplifier
F0100109B EUDYNA-F0100109B Datasheet
461Kb / 10P
   3.3 V /5V 156 Mb/s Receiver Transimpedance Amplifier
F0100612B EUDYNA-F0100612B Datasheet
173Kb / 7P
   10Gb/s Receiver Transimpedance Amplifier
F0100613B EUDYNA-F0100613B Datasheet
208Kb / 7P
   10Gb/s Receiver Transimpedance Amplifier
F0100604B EUDYNA-F0100604B Datasheet
1Mb / 9P
   10 Gb/s Receiver Transimpedance Amplifier
F0100208B EUDYNA-F0100208B Datasheet
466Kb / 10P
   3.3 V / 622 Mb/s Receiver Transimpedance Amplifier
F0100106B EUDYNA-F0100106B Datasheet
478Kb / 10P
   3.3 V / 156 Mb/s Receiver Transimpedance Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com