công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

F0100504B bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Eudyna Devices Inc

tên linh kiện F0100504B
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3V/5V 2.5Gb/s NRZ Receiver Transimpedance Amplifier
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EUDYNA [Eudyna Devices Inc]
Trang chủ  http://www.sei-device.com/index.asp
Logo EUDYNA - Eudyna Devices Inc

F0100504B bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Eudyna Devices Inc

Back Button F0100504B Datasheet HTML 2Page - Eudyna Devices Inc F0100504B Datasheet HTML 3Page - Eudyna Devices Inc F0100504B Datasheet HTML 4Page - Eudyna Devices Inc F0100504B Datasheet HTML 5Page - Eudyna Devices Inc F0100504B Datasheet HTML 6Page - Eudyna Devices Inc F0100504B Datasheet HTML 7Page - Eudyna Devices Inc F0100504B Datasheet HTML 8Page - Eudyna Devices Inc F0100504B Datasheet HTML 9Page - Eudyna Devices Inc F0100504B Datasheet HTML 10Page - Eudyna Devices Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
F0100504B
3.3V/5V 2.5Gbps Transimpedance Amplifier
Test Circuits
1) AC Characteristics
Pin=-50dBm
f=300kHz to 3GHz
Prober
VDD
VSS
Network Analyzer
50
0.22uF
50
OUTB
OUT
IN
Switch
50
F0100504B
2) Block Diagram of F0832483T
PD
VSS
VDD
VPD
COUT
C3
C2
Diode
R
IN
CAP
F0100504B
VDD3.3
R=3k
C1=200pF
C2=100pF
C3=2200pF
Cout=470pF
CPD = 0.3pF(typical value)
OUT
C1
OUTB


Số phần tương tự - F0100504B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Eudyna Devices Inc
F0100505B EUDYNA-F0100505B Datasheet
564Kb / 12P
   3.3 V /5V 2.5 Gb/s NRZ Receiver Transimpedance Amplifier
More results

Mô tả tương tự - F0100504B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Eudyna Devices Inc
F0100406B EUDYNA-F0100406B Datasheet
276Kb / 10P
   3.3V 1.25Gbit/s NRZ Receiver Transimpedance Amplifier
F0100505B EUDYNA-F0100505B Datasheet
564Kb / 12P
   3.3 V /5V 2.5 Gb/s NRZ Receiver Transimpedance Amplifier
F0100404B EUDYNA-F0100404B Datasheet
462Kb / 10P
   3.3V/5V 1.25 Gb/s Receiver Transimpedance Amplifier
F0100209B EUDYNA-F0100209B Datasheet
443Kb / 6P
   3.3 V /5V 622 Mb/s Receiver Transimpedance Amplifier
F0100109B EUDYNA-F0100109B Datasheet
461Kb / 10P
   3.3 V /5V 156 Mb/s Receiver Transimpedance Amplifier
F0100612B EUDYNA-F0100612B Datasheet
173Kb / 7P
   10Gb/s Receiver Transimpedance Amplifier
F0100613B EUDYNA-F0100613B Datasheet
208Kb / 7P
   10Gb/s Receiver Transimpedance Amplifier
F0100604B EUDYNA-F0100604B Datasheet
1Mb / 9P
   10 Gb/s Receiver Transimpedance Amplifier
F0100208B EUDYNA-F0100208B Datasheet
466Kb / 10P
   3.3 V / 622 Mb/s Receiver Transimpedance Amplifier
F0100106B EUDYNA-F0100106B Datasheet
478Kb / 10P
   3.3 V / 156 Mb/s Receiver Transimpedance Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com