công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

F0100406B bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Eudyna Devices Inc

tên linh kiện F0100406B
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3V 1.25Gbit/s NRZ Receiver Transimpedance Amplifier
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EUDYNA [Eudyna Devices Inc]
Trang chủ  http://www.sei-device.com/index.asp
Logo EUDYNA - Eudyna Devices Inc

F0100406B bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Eudyna Devices Inc

  F0100406B Datasheet HTML 1Page - Eudyna Devices Inc F0100406B Datasheet HTML 2Page - Eudyna Devices Inc F0100406B Datasheet HTML 3Page - Eudyna Devices Inc F0100406B Datasheet HTML 4Page - Eudyna Devices Inc F0100406B Datasheet HTML 5Page - Eudyna Devices Inc F0100406B Datasheet HTML 6Page - Eudyna Devices Inc F0100406B Datasheet HTML 7Page - Eudyna Devices Inc F0100406B Datasheet HTML 8Page - Eudyna Devices Inc F0100406B Datasheet HTML 9Page - Eudyna Devices Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
F0100406B
3.3V 1.25Gbit/s Transimpedance Amplifier
Absolute Maximum Ratings
All published data at Ta=25
°C unless otherwise indicated. This device isn’t guaranteed opto-electric
characteristics in these ranges. At least, this device isn’t broken in these ranges.
VSS=0V
Parameter
Symbol
Value
Units
Attentions
Supply Voltage
VDD
-0.3 to +5.0V
V
Input Current
Iinpeak
4
mA
-
Ambient Operating Temperature
Ta
-40 to +90
°C
-
Storage Temperature
Tstg
-50 to 125
°C
-
Recommended Operating Conditions
VSS=0V,unless specified
Value
Parameter
Symbol
MIN.
TYP.
MAX.
Unit
Attentions
Supply Voltage
VDD
3.10
3.30
3.60
V
Operating Temperature
Tc*
0
25
85
°C
Input Capacitance
Cpd
-
0.6
-
pF
* Tc:Back side temperature of wafer


Số phần tương tự - F0100406B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Eudyna Devices Inc
F0100404B EUDYNA-F0100404B Datasheet
462Kb / 10P
   3.3V/5V 1.25 Gb/s Receiver Transimpedance Amplifier
More results

Mô tả tương tự - F0100406B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Eudyna Devices Inc
F0100504B EUDYNA-F0100504B Datasheet
399Kb / 13P
   3.3V/5V 2.5Gb/s NRZ Receiver Transimpedance Amplifier
F0100505B EUDYNA-F0100505B Datasheet
564Kb / 12P
   3.3 V /5V 2.5 Gb/s NRZ Receiver Transimpedance Amplifier
F0100404B EUDYNA-F0100404B Datasheet
462Kb / 10P
   3.3V/5V 1.25 Gb/s Receiver Transimpedance Amplifier
F0100612B EUDYNA-F0100612B Datasheet
173Kb / 7P
   10Gb/s Receiver Transimpedance Amplifier
F0100613B EUDYNA-F0100613B Datasheet
208Kb / 7P
   10Gb/s Receiver Transimpedance Amplifier
F0100604B EUDYNA-F0100604B Datasheet
1Mb / 9P
   10 Gb/s Receiver Transimpedance Amplifier
F0100208B EUDYNA-F0100208B Datasheet
466Kb / 10P
   3.3 V / 622 Mb/s Receiver Transimpedance Amplifier
F0100106B EUDYNA-F0100106B Datasheet
478Kb / 10P
   3.3 V / 156 Mb/s Receiver Transimpedance Amplifier
logo
Analog Devices
ADN2821 AD-ADN2821_15 Datasheet
150Kb / 8P
   11.1 Gbps 3.3V Transimpedance Amplifier
Rev. PrL
logo
Eudyna Devices Inc
F0100209B EUDYNA-F0100209B Datasheet
443Kb / 6P
   3.3 V /5V 622 Mb/s Receiver Transimpedance Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com