công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

F0100406B bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Eudyna Devices Inc

tên linh kiện F0100406B
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3V 1.25Gbit/s NRZ Receiver Transimpedance Amplifier
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EUDYNA [Eudyna Devices Inc]
Trang chủ  http://www.sei-device.com/index.asp
Logo EUDYNA - Eudyna Devices Inc

F0100406B bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Eudyna Devices Inc

  F0100406B Datasheet HTML 1Page - Eudyna Devices Inc F0100406B Datasheet HTML 2Page - Eudyna Devices Inc F0100406B Datasheet HTML 3Page - Eudyna Devices Inc F0100406B Datasheet HTML 4Page - Eudyna Devices Inc F0100406B Datasheet HTML 5Page - Eudyna Devices Inc F0100406B Datasheet HTML 6Page - Eudyna Devices Inc F0100406B Datasheet HTML 7Page - Eudyna Devices Inc F0100406B Datasheet HTML 8Page - Eudyna Devices Inc F0100406B Datasheet HTML 9Page - Eudyna Devices Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 10 page
background image
F0100406B
3.3V 1.25Gbit/s Transimpedance Amplifier
03.05.27
Features
F0100406B
3.3V 1.25Gbit/s NRZ Receiver
Transimpedance Amplifier
-
5k
Ω high transimpedance
-
30dB high gain
-
Low noise (typ.3.5p
Α/√Ηz@100MHz)
-
Typical 900MHz O/E Bandwidth
-
Over 30dB wide dynamic range
-
3.3V single Voltage supply operation
-
Differential output
-
AGC with proper time constant
Applications
-
Preamplifier of an optical receiver circuit for GbE (1.25Gbit/s)
Functional Description
The F0100406B is stable GaAs integrated transimpedance amplifier. Typical Applications are for 1.25Gbit/s
optical receiver circuit, for example, GbE, instrumentation, and measurement applications. The integrated
feedback loop design provides broad bandwidth and stable operation. The F0100406B typically specifies a high
transimpedance of 5.0
Ω (RL=50Ω) at a typical 900MHz O/E bandwidth (-3dB-cutoff frequency) with a dynamic
range of over 30dB. It also provides a large optical input overload of more than +2dBm. Furthermore, it can
operate with a low supply voltage of single +3.3V. It features a typical dissipation current of 45mA.
Only chip-shipment is available for all product lineups of GaAs transimpedance amplifiers, because the
packaged preamplifier cannot operate with the maximum performance owing to parasitic element of the package
.


Số phần tương tự - F0100406B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Eudyna Devices Inc
F0100404B EUDYNA-F0100404B Datasheet
462Kb / 10P
   3.3V/5V 1.25 Gb/s Receiver Transimpedance Amplifier
More results

Mô tả tương tự - F0100406B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Eudyna Devices Inc
F0100504B EUDYNA-F0100504B Datasheet
399Kb / 13P
   3.3V/5V 2.5Gb/s NRZ Receiver Transimpedance Amplifier
F0100505B EUDYNA-F0100505B Datasheet
564Kb / 12P
   3.3 V /5V 2.5 Gb/s NRZ Receiver Transimpedance Amplifier
F0100404B EUDYNA-F0100404B Datasheet
462Kb / 10P
   3.3V/5V 1.25 Gb/s Receiver Transimpedance Amplifier
F0100612B EUDYNA-F0100612B Datasheet
173Kb / 7P
   10Gb/s Receiver Transimpedance Amplifier
F0100613B EUDYNA-F0100613B Datasheet
208Kb / 7P
   10Gb/s Receiver Transimpedance Amplifier
F0100604B EUDYNA-F0100604B Datasheet
1Mb / 9P
   10 Gb/s Receiver Transimpedance Amplifier
F0100208B EUDYNA-F0100208B Datasheet
466Kb / 10P
   3.3 V / 622 Mb/s Receiver Transimpedance Amplifier
F0100106B EUDYNA-F0100106B Datasheet
478Kb / 10P
   3.3 V / 156 Mb/s Receiver Transimpedance Amplifier
logo
Analog Devices
ADN2821 AD-ADN2821_15 Datasheet
150Kb / 8P
   11.1 Gbps 3.3V Transimpedance Amplifier
Rev. PrL
logo
Eudyna Devices Inc
F0100209B EUDYNA-F0100209B Datasheet
443Kb / 6P
   3.3 V /5V 622 Mb/s Receiver Transimpedance Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com