công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

F0100208B bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Eudyna Devices Inc

tên linh kiện F0100208B
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3 V / 622 Mb/s Receiver Transimpedance Amplifier
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EUDYNA [Eudyna Devices Inc]
Trang chủ  http://www.sei-device.com/index.asp
Logo EUDYNA - Eudyna Devices Inc

F0100208B bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Eudyna Devices Inc

  F0100208B Datasheet HTML 1Page - Eudyna Devices Inc F0100208B Datasheet HTML 2Page - Eudyna Devices Inc F0100208B Datasheet HTML 3Page - Eudyna Devices Inc F0100208B Datasheet HTML 4Page - Eudyna Devices Inc F0100208B Datasheet HTML 5Page - Eudyna Devices Inc F0100208B Datasheet HTML 6Page - Eudyna Devices Inc F0100208B Datasheet HTML 7Page - Eudyna Devices Inc F0100208B Datasheet HTML 8Page - Eudyna Devices Inc F0100208B Datasheet HTML 9Page - Eudyna Devices Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
3.3 V / 622 Mb/s Transimpedance Amplifier
F0100208B
Die Pad Assignments
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
.
o
Nl
o
b
m
y
S(
s
e
t
a
n
i
d
r
o
o
C
r
e
t
n
e
C
µ )
m.
o
Nl
o
b
m
y
S(
s
e
t
a
n
i
d
r
o
o
C
r
e
t
n
e
C
µ )
m
)
1
(V
3
.
3
D
D
)
5
7
,
5
7
()
0
1
(T
U
O)
5
1
7
,
5
5
5
(
)
2
(V
0
.
5
D
D
)
5
7
,
5
3
2
()
1
1
(V
S
S
)
5
1
7
,
6
9
3
(
)
3
(V
0
.
5
D
D
)
5
7
,
5
9
3
()
2
1
(V
3
.
3
D
D
)
5
1
7
,
5
3
2
(
)
4
(T
U
O)
5
7
,
5
5
5
()
3
1
(V
3
.
3
D
D
)
5
1
7
,
5
7
(
)
5
(V
S
S
)
5
7
,
5
1
7
()
4
1
(V
S
S
)
5
5
5
,
5
7
(
)
6
(T
U
O)
5
3
2
,
5
1
7
()
5
1
(N
I)
5
9
3
,
5
7
(
)
7
(V
S
S
)
5
9
3
,
5
1
7
()
6
1
(V
3
.
3
D
D
)
5
3
2
,
5
7
(
)
8
(T
U
O)
5
5
5
,
5
1
7
(O
)
0
,
0
(
)
9
(V
S
S
)
5
1
7
,
5
1
7
(A
)
0
9
7
,
0
9
7
(


Số phần tương tự - F0100208B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Eudyna Devices Inc
F0100209B EUDYNA-F0100209B Datasheet
443Kb / 6P
   3.3 V /5V 622 Mb/s Receiver Transimpedance Amplifier
More results

Mô tả tương tự - F0100208B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Eudyna Devices Inc
F0100209B EUDYNA-F0100209B Datasheet
443Kb / 6P
   3.3 V /5V 622 Mb/s Receiver Transimpedance Amplifier
F0100106B EUDYNA-F0100106B Datasheet
478Kb / 10P
   3.3 V / 156 Mb/s Receiver Transimpedance Amplifier
F0100109B EUDYNA-F0100109B Datasheet
461Kb / 10P
   3.3 V /5V 156 Mb/s Receiver Transimpedance Amplifier
logo
SiGe Semiconductor, Inc...
SE1010W SIGE-SE1010W Datasheet
114Kb / 9P
   LightChargerTM 622 Mb/s Transimpedance Amplifier Final
logo
Eudyna Devices Inc
F0100505B EUDYNA-F0100505B Datasheet
564Kb / 12P
   3.3 V /5V 2.5 Gb/s NRZ Receiver Transimpedance Amplifier
logo
SiGe Semiconductor, Inc...
SE1000W SIGE-SE1000W Datasheet
114Kb / 9P
   LightChargerTM155 Mb/s Transimpedance Amplifier Final
logo
Eudyna Devices Inc
F0100612B EUDYNA-F0100612B Datasheet
173Kb / 7P
   10Gb/s Receiver Transimpedance Amplifier
F0100613B EUDYNA-F0100613B Datasheet
208Kb / 7P
   10Gb/s Receiver Transimpedance Amplifier
F0100604B EUDYNA-F0100604B Datasheet
1Mb / 9P
   10 Gb/s Receiver Transimpedance Amplifier
F0100406B EUDYNA-F0100406B Datasheet
276Kb / 10P
   3.3V 1.25Gbit/s NRZ Receiver Transimpedance Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com