công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TP2150B bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Tripath Technology Inc.

tên linh kiện TP2150B
Giải thích chi tiết về linh kiện  DUAL HIGH SIDE AND LOW SIDE MOSFET DRIVER
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRIPATH [Tripath Technology Inc.]
Trang chủ  http://www.etelos.com/
Logo TRIPATH - Tripath Technology Inc.

TP2150B bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Tripath Technology Inc.

Back Button TP2150B Datasheet HTML 2Page - Tripath Technology Inc. TP2150B Datasheet HTML 3Page - Tripath Technology Inc. TP2150B Datasheet HTML 4Page - Tripath Technology Inc. TP2150B Datasheet HTML 5Page - Tripath Technology Inc. TP2150B Datasheet HTML 6Page - Tripath Technology Inc. TP2150B Datasheet HTML 7Page - Tripath Technology Inc. TP2150B Datasheet HTML 8Page - Tripath Technology Inc. TP2150B Datasheet HTML 9Page - Tripath Technology Inc. TP2150B Datasheet HTML 10Page - Tripath Technology Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 18 page
background image
Tr i p ath Technol ogy, I n c. - Techni cal In fo rma t io n
6
TP2150B - MC/ 1.7/06.04
TP2150B Pinout
NC
NC
OCS2LP
NC
NC
NC
OCS1LN
OCS1LP
NC
NC
52
26
58
57
55
54
56
53
64-pin LQFP
(Top View)
27
28
29
NC
OCS2LN
VBOOT2
VBOOT1
32
31
30
NC
NC
NC
SMPSO
SW-FB
64
63
61
60
62
59
NC
NC
NC
NC
NC
20
21
22
23
NC
NC
25
24
1
14
13
11
10
12
9
8
7
6
5
4
3
2
19
17
16
18
15
45 44
42 41
43
40 39 38 37 36 35 34 33
51 50
48 47
49
46


Số phần tương tự - TP2150B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
TP215 ETC1-TP215 Datasheet
62Kb / 2P
   1.5 WATT and DUAL OUTPUT DC-DC CONVERTERS
logo
Panasonic Semiconductor
TP215K-F PANASONIC-TP215K-F Datasheet
1Mb / 21P
   Snap Switches Capable of 15A Switching
TP215K-SF PANASONIC-TP215K-SF Datasheet
1Mb / 21P
   Snap Switches Capable of 15A Switching
TP215N-F PANASONIC-TP215N-F Datasheet
1Mb / 21P
   Snap Switches Capable of 15A Switching
TP215N-SF PANASONIC-TP215N-SF Datasheet
1Mb / 21P
   Snap Switches Capable of 15A Switching
More results

Mô tả tương tự - TP2150B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Anpec Electronics Corop...
APX7387 ANPEC-APX7387 Datasheet
175Kb / 17P
   High Side and Low Side Driver
logo
Linear Technology
LTC1157 LINER-LTC1157 Datasheet
221Kb / 8P
   3.3V Dual Micropower High-Side/Low-Side MOSFET Driver
LTC1157 LINER-LTC1157_15 Datasheet
207Kb / 8P
   3.3V Dual Micropower High-Side/Low-Side MOSFET Driver
logo
International Rectifier
IRS21952SPBF IRF-IRS21952SPBF_15 Datasheet
209Kb / 17P
   HIGH SIDE & DUAL LOW SIDE DRIVER IC
IRS21953SPBF IRF-IRS21953SPBF_15 Datasheet
188Kb / 17P
   HIGH SIDE & DUAL LOW SIDE DRIVER IC
IRS21952SPBF IRF-IRS21952SPBF Datasheet
194Kb / 17P
   HIGH SIDE & DUAL LOW SIDE DRIVER IC
IRS21953SPBF IRF-IRS21953SPBF Datasheet
173Kb / 17P
   HIGH SIDE & DUAL LOW SIDE DRIVER IC
IRS21856SPBF IRF-IRS21856SPBF_15 Datasheet
297Kb / 21P
   High(Dual Mode) and Low Side Driver
IRS21856SPBF IRF-IRS21856SPBF Datasheet
297Kb / 21P
   High(Dual Mode) and Low Side Driver
logo
Diodes Incorporated
DGD2012 DIODES-DGD2012 Datasheet
497Kb / 11P
   HIGH-SIDE AND LOW-SIDE GATE DRIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com