công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STS750 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Solid State Optronic

tên linh kiện STS750
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multifunction Telecommunications Switch
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SSOUSA [Solid State Optronic]
Trang chủ  http://www.ssousa.com
Logo SSOUSA - Solid State Optronic

STS750 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Solid State Optronic

  STS750 Datasheet HTML 1Page - Solid State Optronic STS750 Datasheet HTML 2Page - Solid State Optronic STS750 Datasheet HTML 3Page - Solid State Optronic STS750 Datasheet HTML 4Page - Solid State Optronic STS750 Datasheet HTML 5Page - Solid State Optronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
STS750
Multifunction
Telecommunications Switch
The STS750 is a multi-function telecommunications relay. It combines a 1 Form A solid state relay, phototransistor, Darlington transistor
and a bridge rectifier in a 16-pin small outline package. Its ultra-miniature package and low height make it ideal for use in PCMCIA
applications where multi-function devices help reduce cost and board space.
DESCRIPTION
FEATURES
APPLICATIONS
OPTIONS/SUFFIXES
SCHEMATIC DIAGRAM
MAXIMUM RATINGS
APPROVALS
Low input control current
Function integration
35 ohms max on-resistance
100mA max continuous load current
Small outline package
Darlington transistor
Phototransistor
Full wave bridge rectifier
Telecom switching
PCMCIA cards
Fax/modem modules
Set-top boxes
DAA arrangements
Hookswitch
Loop current detect
Pulse dialing
Tape and Reel
-TR
PARAMETER
UNIT
MIN
TYP
MAX
Storage Temperature
°C
-55
120
Operating Temperature
°C
-40
85
Continuous Input Current
mA
40
Transient Input Current
mA
400
Reverse Input Control
Voltage
V
6
Output Power Dissipation
mW
400
rev 1.0
Solid State Optronics, Inc.
1.888.377.4776
www.ssousa.com


Số phần tương tự - STS750

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
STS750 ETC1-STS750 Datasheet
143Kb / 5P
   Multifunction Telecommunications Switch
More results

Mô tả tương tự - STS750

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Solid State Optronic
STS100 SSOUSA-STS100 Datasheet
130Kb / 4P
   Multifunction Telecommunications Switch
STS700 SSOUSA-STS700 Datasheet
154Kb / 5P
   Multifunction Telecommunications Switch
logo
List of Unclassifed Man...
STS750 ETC1-STS750 Datasheet
143Kb / 5P
   Multifunction Telecommunications Switch
logo
Clare, Inc.
TS117L CLARE-TS117L Datasheet
123Kb / 8P
   Multifunction Telecom Switch
TS190L CLARE-TS190L Datasheet
442Kb / 8P
   Multifunction Telecom Switch
TS112N CLARE-TS112N Datasheet
405Kb / 7P
   Multifunction Telecom Switch
logo
IXYS Corporation
TS122 IXYS-TS122 Datasheet
140Kb / 8P
   Multifunction Telecom Switch
logo
Clare, Inc.
XS170 CLARE-XS170 Datasheet
100Kb / 7P
   Multifunction Telecom Switch
logo
IXYS Corporation
TS120 IXYS-TS120 Datasheet
142Kb / 8P
   Multifunction Telecom Switch
logo
Clare, Inc.
TS117 CLARE-TS117 Datasheet
122Kb / 8P
   Multifunction Telecom Switch
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com