công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CM4072 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - California Micro Devices Corp

tên linh kiện CM4072
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Noise Charge Pump/Linear Regulator LED Driver
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CALMIRCO [California Micro Devices Corp]
Trang chủ  http://www.calmicro.com
Logo CALMIRCO - California Micro Devices Corp

CM4072 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - California Micro Devices Corp

Back Button CM4072 Datasheet HTML 2Page - California Micro Devices Corp CM4072 Datasheet HTML 3Page - California Micro Devices Corp CM4072 Datasheet HTML 4Page - California Micro Devices Corp CM4072 Datasheet HTML 5Page - California Micro Devices Corp CM4072 Datasheet HTML 6Page - California Micro Devices Corp CM4072 Datasheet HTML 7Page - California Micro Devices Corp CM4072 Datasheet HTML 8Page - California Micro Devices Corp CM4072 Datasheet HTML 9Page - California Micro Devices Corp CM4072 Datasheet HTML 10Page - California Micro Devices Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
© 2005 California Micro Devices Corp. All rights reserved.
6
490 N. McCarthy Blvd., Milpitas, CA 95035-5112
Tel: 408.263.3214
Fax: 408.263.7846
www.cmd.com 11/08/05
CM4072
PRELIMINARY
Performance Information (cont’d)
Typical DC Characteristics (TA=25°C, CP=1.0μF, CS=10μF, CBYP=0.1μF, COUT=10μF unless otherwise noted)
Figure 3. VOUT vs. IOUT (VIN = 5V)
Figure 4. VOUT vs. VIN
Figure 5. CS Pin vs. VIN
Figure 6. Dropout Voltage (LDO Only)
Figure 7. VEN Threshold vs. VIN
Figure 8. IIN vs. VIN
Figure 9. IIN vs. IOUT
Figure 10. Overcurrent Characteristic (LDO only)
4.9
4.92
4.94
4.96
4.98
5
5.02
5.04
5.06
5.08
5.1
0
20
40
60
80
100
IOUT [mA]
4.9
4.92
4.94
4.96
4.98
5
5.02
5.04
5.06
5.08
5.1
3
3.5
4
4.5
5
5.5
VIN [V]
IOUT =0mA
IOUT = 100mA
5
5.25
5.5
5.75
6
6.25
6.5
6.75
7
3
3.5
4
4.5
5
5.5
VIN [V]
at T=150'C, T=85'C and T=25'C
0
100
200
300
400
0
1020
3040506070
8090 100
IOUT [mA]
TA
=150°
C
TA=25°
C
TA=85°C
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
3
3.5
4
4.5
5
5.5
VIN [V]
0
50
100
150
200
250
300
33.5
4
4.5
55.5
VIN [V]
0
50
100
150
200
250
020
40
60
80
100
IOUT [mA]
V_IN=3.1V
V_IN=5V
0
1
2
3
4
5
6
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
IOUT [A]


Số phần tương tự - CM4072

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Chicago Miniature Lamp,...
CM40 CML-CM40 Datasheet
23Kb / 1P
   T-3 1/4 Miniature Bayonet Base
logo
Visual Communications C...
CM40 VCC-CM40 Datasheet
26Kb / 1P
   Bayonet Base, Screw Base
CM400 VCC-CM400 Datasheet
32Kb / 1P
   Wedge Base
logo
List of Unclassifed Man...
CM400026 ETC-CM400026 Datasheet
34Mb / 42P
   MAGNETIC POWDER CORES
Ver.12
CM400060 ETC-CM400060 Datasheet
34Mb / 42P
   MAGNETIC POWDER CORES
Ver.12
More results

Mô tả tương tự - CM4072

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
California Micro Device...
CM3702 CALMIRCO-CM3702 Datasheet
445Kb / 11P
   Micropower Low-Noise Charge-Pump and Linear Regulator
logo
Linear Technology
LTC1928-5 LINER-LTC1928-5 Datasheet
157Kb / 8P
   Doubler Charge Pump with Low Noise Linear Regulator in ThinSOT
LTC1928-5 LINER-LTC1928-5_15 Datasheet
166Kb / 8P
   Doubler Charge Pump with Low Noise Linear Regulator in ThinSOT
logo
Catalyst Semiconductor
CAT3606 CATALYST-CAT3606_08 Datasheet
367Kb / 12P
   6-Channel Low Noise Charge Pump White LED Driver
logo
ON Semiconductor
CAT3606 ONSEMI-CAT3606 Datasheet
259Kb / 11P
   6-Channel Low Noise Charge Pump White LED Driver
January, 2010 ??Rev. 3
logo
Catalyst Semiconductor
CAT3606 CATALYST-CAT3606 Datasheet
598Kb / 11P
   6-Channel Low Noise Charge Pump White LED Driver
logo
ON Semiconductor
CAT3606HV4-T2 ONSEMI-CAT3606HV4-T2 Datasheet
360Kb / 12P
   6-Channel Low Noise Charge Pump White LED Driver
Doc. No. MD-5009 Rev. D
logo
Fitipower Integrated Te...
FP6770 FITIPOWER-FP6770 Datasheet
602Kb / 9P
   Low Noise, DC/DC Charge Pump Regulator
logo
Sipex Corporation
SP7683 SIPEX-SP7683 Datasheet
137Kb / 8P
   Four Channel Charge Pump Regulator LED Driver
logo
ELM Technology Corporat...
ELM901FXA ELM-TECH-ELM901FXA Datasheet
1Mb / 11P
   Charge Pump LED Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com