công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MSAU102 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Total Power International

tên linh kiện MSAU102
Giải thích chi tiết về linh kiện  MSAU100 SERIES 1 WATT ULTRA MINIATURE SMD DC/DC CONVERTERS SINGLE OUTPUT
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOTAL-POWER [Total Power International]
Trang chủ  http://www.total-power.com
Logo TOTAL-POWER - Total Power International

MSAU102 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Total Power International

  MSAU102 Datasheet HTML 1Page - Total Power International MSAU102 Datasheet HTML 2Page - Total Power International MSAU102 Datasheet HTML 3Page - Total Power International MSAU102 Datasheet HTML 4Page - Total Power International MSAU102 Datasheet HTML 5Page - Total Power International MSAU102 Datasheet HTML 6Page - Total Power International  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
Tube ( 25pcs per tube )
346 +/-1.5
7.2
14.5
5.0
4.5
0.5
+/- 0.1
8.6 10.4
7.3
All dimensions in mm, +/- 0.25mm
Tube material: PVC
500
Tape and Reel to IEC 286-3 Specifications
25
Tube
Quantity
Packaging Style
Packaging Details
TOTAL POWER INT'L Tel: 877-646-0900 Fax: 978-453-7395
Email: sales@total-power.com http://www.total-power.com
-6-
TOTAL POWER INT'L
MSAU100


Số phần tương tự - MSAU102

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Minmax Technology Co., ...
MSAU102 MINMAX-MSAU102 Datasheet
237Kb / 8P
   1W, Miniature SMD, Single Output DC/DC Converters
MSAU102 MINMAX-MSAU102 Datasheet
265Kb / 4P
   DC/DC CONVERTER 1W, SMD Package with Industry Standard Pinout
MSAU102 MINMAX-MSAU102 Datasheet
463Kb / 4P
   DC/DC CONVERTER 1W, SMD-Package
logo
Total Power Internation...
MSAU102 TOTAL-POWER-MSAU102 Datasheet
454Kb / 4P
   SMD Package with Industry Standard Pinout
More results

Mô tả tương tự - MSAU102

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intronics Power, Inc.
DC100 INTRONICS-DC100 Datasheet
247Kb / 1P
   1 WATT SINGLE OUTPUT DC-DC CONVERTERS
logo
Total Power Internation...
MSAU200 TOTAL-POWER-MSAU200 Datasheet
167Kb / 6P
   1 Watts Ultra Miniature SMD DC/DC Converters
logo
Minmax Technology Co., ...
MSAU100 MINMAX-MSAU100 Datasheet
237Kb / 8P
   1W, Miniature SMD, Single Output DC/DC Converters
logo
Wall Industries,Inc.
LANEC WALL-LANEC Datasheet
112Kb / 2P
   Single Output, to 1 Watt dc/dc converters
logo
Total Power Internation...
MAU100 TOTAL-POWER-MAU100 Datasheet
309Kb / 6P
   1 Watt Ultra Miniature SIP DC/DC Converters Single and Dual Outputs
logo
List of Unclassifed Man...
MAU101 ETC-MAU101 Datasheet
69Kb / 6P
   1 Watt Ultra Miniature SIP DC/DC Converters (Single and Dual Outputs)
logo
MicroPower Direct, LLC
LF100S MPD-LF100S Datasheet
477Kb / 4P
   Ultra-Miniature, 1W Single Output SMT DC/DC Converters
ML200SE MPD-ML200SE Datasheet
578Kb / 2P
   2W, Single Output Ultra-Miniature SMT DC/DC Converters
LF200S MPD-LF200S Datasheet
240Kb / 2P
   Ultra-Miniature, 2W Single Output SMT DC/DC Converters
I500ERW MPD-I500ERW Datasheet
178Kb / 2P
   Ultra-Miniature 5W Single & Dual Output DC/DC Converters
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com