công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MSAU211 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Total Power International

tên linh kiện MSAU211
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 Watts Ultra Miniature SMD DC/DC Converters
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOTAL-POWER [Total Power International]
Trang chủ  http://www.total-power.com
Logo TOTAL-POWER - Total Power International

MSAU211 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Total Power International

  MSAU211 Datasheet HTML 1Page - Total Power International MSAU211 Datasheet HTML 2Page - Total Power International MSAU211 Datasheet HTML 3Page - Total Power International MSAU211 Datasheet HTML 4Page - Total Power International MSAU211 Datasheet HTML 5Page - Total Power International MSAU211 Datasheet HTML 6Page - Total Power International  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
Tube ( 25pcs per tube )
MSAU200 Series
410 +/-1.5
7.2
14.5
5.0
4.5
0.5
+/- 0.1
8.6 10.4
7.3
All dimensions in mm, +/- 0.25mm
Tube material: PVC
500
Tape and Reel to IEC 286-3 Specifications
25
Tube
Quantity
Packaging Style
Packaging Details
TOTAL POWER INT'L Tel: 877-646-0900 Fax: 978-453-7395
Email: sales@total-power.com http://www.total-power.com
-6-


Số phần tương tự - MSAU211

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Minmax Technology Co., ...
MSAU211 MINMAX-MSAU211 Datasheet
243Kb / 8P
   1W, Miniature SMD, Dual Output DC/DC Converters
MSAU211 MINMAX-MSAU211 Datasheet
268Kb / 4P
   DC/DC CONVERTER 1W, SMD Package with Industry Standard Pinout
logo
Total Power Internation...
MSAU211 TOTAL-POWER-MSAU211 Datasheet
409Kb / 4P
   SMD Package with Industry Standard Pinout
More results

Mô tả tương tự - MSAU211

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Total Power Internation...
MSAU100 TOTAL-POWER-MSAU100 Datasheet
184Kb / 6P
   MSAU100 SERIES 1 WATT ULTRA MINIATURE SMD DC/DC CONVERTERS SINGLE OUTPUT
logo
MicroPower Direct, LLC
I500RU MPD-I500RU Datasheet
165Kb / 2P
   4:1 Input, 5W Ultra-Miniature DC/DC Converters
MH600RU MPD-MH600RU Datasheet
417Kb / 2P
   Wide 4:1 Input Ultra-Miniature, 6W DC/DC Converters
I1500RW MPD-I1500RW Datasheet
213Kb / 2P
   Ultra-Miniature 15W Wide 2:1 Input Range DC/DC Converters
D200RU MPD-D200RU Datasheet
223Kb / 2P
   Miniature SIP, 2W Ultra-Wide 4:1 Input DC/DC Converters
I2000RW MPD-I2000RW Datasheet
230Kb / 2P
   Ultra-Miniature 20W Wide 2:1 Input Range DC/DC Converters
MH200RW MPD-MH200RW Datasheet
400Kb / 2P
   Wide Input, 2W Ultra-Miniature DC/DC Converters
ACP100E MPD-ACP100E Datasheet
285Kb / 2P
   Low Cost, 1W Ultra-Miniature DC/DC Converters
MH300RW MPD-MH300RW Datasheet
403Kb / 2P
   Wide Input, 3W Ultra-Miniature DC/DC Converters
H100E MPD-H100E Datasheet
210Kb / 2P
   Low Cost, 1W, Ultra-Miniature DC/DC Converters
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com